データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TLPGE19TP データシート(PDF) 5 Page - Marktech Corporate

部品番号 TLPGE19TP
部品情報  TOSHIBA InGaA?밣 LED
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MARKTECH [Marktech Corporate]
ホームページ  http://www.marktechopto.com
Logo MARKTECH - Marktech Corporate

TLPGE19TP データシート(HTML) 5 Page - Marktech Corporate

  TLPGE19TP Datasheet HTML 1Page - Marktech Corporate TLPGE19TP Datasheet HTML 2Page - Marktech Corporate TLPGE19TP Datasheet HTML 3Page - Marktech Corporate TLPGE19TP Datasheet HTML 4Page - Marktech Corporate TLPGE19TP Datasheet HTML 5Page - Marktech Corporate TLPGE19TP Datasheet HTML 6Page - Marktech Corporate TLPGE19TP Datasheet HTML 7Page - Marktech Corporate  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
TLPGE19TP(F),TLFGE19TP(F),TLGE19TP(F),TLPYE19TP(F)
2005-09-12
5
TLGE19TP(F)
Radiation pattern
Ambient temperature Ta (°C)
IF – Ta
Ta
= 25°C
40
0
120
60
0
40
80
20
20
60
80
100
30
°
0
°
60
°
90
°
30
°
60
°
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
80
°
70
°
50
°
40
°
20
°
10
°
50
°
40
°
20
°
10
°
90
°
70
°
80
°
560
520
640
0.8
0
0.6
1.0
0.2
0.4
540
580
600
620
IF = 20 mA
Ta
= 25°C
20
−20
80
5
0.1
3
10
1
0.3
0.5
0
40
60
2.0
1.6
2.3
50
30
10
3
1
1.7
2.1
5
100
1.8
1.9
2.2
Ta
= 25°C
Forward voltage VF (V)
IF – VF
Forward current IF (mA)
IV – IF
Case temperature Tc (°C)
IV – Tc
Wavelength
λ (nm)
Relative luminous intensity – Wavelength
10
1
100
1000
10
100
5000
3
5
30
50
Ta
= 25°C


同様の部品番号 - TLPGE19TP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TLPGE19TP TOSHIBA-TLPGE19TP Datasheet
234Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
TLPGE19TP TOSHIBA-TLPGE19TP Datasheet
238Kb / 8P
   Panel Circuit Indicator
TLPGE19TPF TOSHIBA-TLPGE19TPF Datasheet
234Kb / 7P
   Panel Circuit Indicator
TLPGE19TPF TOSHIBA-TLPGE19TPF Datasheet
238Kb / 8P
   Panel Circuit Indicator
TLPGE19TP TOSHIBA-TLPGE19TP_09 Datasheet
238Kb / 8P
   Panel Circuit Indicator
More results

同様の説明 - TLPGE19TP

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Marktech Corporate
TLRE60T MARKTECH-TLRE60T Datasheet
361Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRMH38TP MARKTECH-TLRMH38TP Datasheet
358Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRE50T MARKTECH-TLRE50T Datasheet
436Kb / 12P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Toshiba Semiconductor
TLRH62T TOSHIBA-TLRH62T Datasheet
222Kb / 6P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLPGE23TP TOSHIBA-TLPGE23TP Datasheet
388Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Marktech Corporate
TLRE62T MARKTECH-TLRE62T Datasheet
436Kb / 12P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRH30TP MARKTECH-TLRH30TP Datasheet
296Kb / 8P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRH50T MARKTECH-TLRH50T Datasheet
248Kb / 8P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
logo
Toshiba Semiconductor
TLRMH20T TOSHIBA-TLRMH20T Datasheet
167Kb / 7P
   TOSHIBA InGaA?밣 LED
TLRE62T TOSHIBA-TLRE62T Datasheet
214Kb / 12P
   TOSHIBA InGaA ?밣 LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com