データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC200-50808 データシート(PDF) 1 Page - Lumberg

部品番号 MC200-50808
部品情報  Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LUMBERG [Lumberg]
ホームページ  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

MC200-50808 データシート(HTML) 1 Page - Lumberg

  MC200-50808 Datasheet HTML 1Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
Pluggable terminal blocks, pitch 5.08 mm
Borniers de raccordement enfichables, pas 5,08 mm
Steckbare Schraubanschlussklemme, mit Fahrstuhlklemm-
körper, ohne Untersteckschutz, mit Verrastung, Kabelabgang
90° zur Steckrichtung auf der Seite der Verrastung, tei-
lungsgerecht anreihbar
1. Temperaturbereich
-40 °C/+105 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA, V0 nach UL 94
Kontakt
CuSn, verzinnt
Klemmkörper
CuZn, vernickelt
Schraube
Stahl, verzinkt
3. Mechanische Daten
Schraube
M2,6
Prüfdrehmoment
0,5 Nm
Kontaktierung mit
Stiftleisten ME ...-508
Anschließbare Leiter Schraubanschluss
Querschnitt
AWG 24–14
4. Elektrische Daten
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung
300 V AC
Prüfspannung
≥ 2 kV
Isolationswiderstand
> 5 G
Ω
MC 200-508
Weitere Polzahlen auf Anfrage
Further pole numbers on request
Autres nombres de pôles sur demande
Verpackung: im Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk, in a plastic bag
Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique
Bornier de raccordement à vis enfichable, avec cage ascen-
seur, sans protection contre mauvais enfichage, avec ver-
rouillage, sortie des câbles à 90° de la direction d’enfichage
du côté du verrouillage, emboîtable sans perte de pas
1. Température d’utilisation
-40 °C/+105 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PA, V0 suivant UL 94
Contact
CuSn, étamé
Cage
CuZn, nickelé
Vis
acier, zingué
3. Caractéristiques mécaniques
Vis
M2,6
Couple de serrage de test
0,5 Nm
Raccordement avec
réglettes à broches ME ...-508
Conducteurs raccordables à la borne
Section
AWG 24–14
4. Caractéristiques électriques
Courant assigné
16 A
Tension assignée
300 V AC
Tension de claquage
≥ 2 kV
Résistance d’isolement
> 5 G
Ω
MC 200-508
Pluggable screw terminal block, with lift clamp, without
protection against misplacing, with locking, cable departure
90° to plugging direction on side of locking, consecutive
placement without loss of pitch
1. Temperature range
-40 °C/+105 °C
2. Materials
Insulating body
PA, V0 according to UL 94
Contact
CuSn, tinned
Clamp
CuZn, nickeled
Screw
steel, zincked
3. Mechanical data
Screw
M2.6
Testing torque
0.5 Nm
Mating with
pin headers ME ...-508
Connectable conductors screw terminal
Section
AWG 24–14
4. Electrical data
Rated current
16 A
Rated voltage
300 V AC
Test voltage
≥ 2 kV
Insulation resistance
> 5 G
Ω
MC 200-508
MC 200-50802
2
500
10,16
MC 200-50803
3
300
15,24
MC 200-50804
4
200
20,32
MC 200-50806
6
150
30,48
MC 200-50808
8
100
40,64
Bestellbezeichnung
Polzahl
VE
Abmessungen
Designation
Poles
PU
Dimensions
Désignation
Pôles
UE
Dimensions
A (mm)
®
-Reg.-Nr. 115483
www.lumberg.com
12/2009


同様の部品番号 - MC200-50808

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Lumberg
MC200-50808 LUMBERG-MC200-50808 Datasheet
644Kb / 3P
   Pluggable terminal blocks on pin headers, pitch 5.08 mm
More results

同様の説明 - MC200-50808

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Lumberg
MC310-508 LUMBERG-MC310-508 Datasheet
132Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
ME010-508 LUMBERG-ME010-508 Datasheet
99Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
6779 LUMBERG-6779 Datasheet
75Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
ME040-508 LUMBERG-ME040-508 Datasheet
101Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
MC100-508 LUMBERG-MC100-508 Datasheet
99Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
ME020-508 LUMBERG-ME020-508 Datasheet
101Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
ME030-508 LUMBERG-ME030-508 Datasheet
101Kb / 1P
   Steckbare Anschlussklemmen, Raster 5,08 mm
6770 LUMBERG-6770 Datasheet
140Kb / 2P
   Steckbare Anschlussklemmen auf Stiftleisten, Raster 5,08 mm
5.08R LUMBERG-5.08R Datasheet
87Kb / 1P
   Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 5,08 mm
SP1 LUMBERG-SP1 Datasheet
582Kb / 1P
   Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 2,5-5,08 mm
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com