データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX55B3V3 データシート(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 BZX55B3V3
部品情報  500mW, 2% Tolerance SMD Zener Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

BZX55B3V3 データシート(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  BZX55B3V3 Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX55B3V3 Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BZX55B3V3 Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
BZX55B2V4-BZX55B75
500mW, 2% Tolerance SMD Zener Diode
Small Signal Diode
Rating and Sharacteristic Curves
FIG 1 Typical Forward Characteristics
1
10
100
1000
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
0
0
1
10
100
01
234
567
89
10
11
12
Ta=25°C
0
100
200
300
400
500
600
0
40
80
120
160
200
FIG 3 Zener Breakdown Characteristics
0
0
1
10
100
10
20
30
40
50
60
70
80
Ta=25°C
Ta=150°C
Ta=25°C
Ta=75°C
FIG 6 Effect of Zener Voltage on Impedence
1
10
100
1000
1
10
100
FIG 5 Typical Capacitance
1
10
100
1000
1
10
100
Bias at 50% of VZ(Nom)
1V Bias
Iz=20m
Iz=5mA
Iz=1mA
Zener Voltage (V)
Forward Voltage (V)
FIG 2 Zener Breakdown Characteristics
Zener Voltage (V)
FIG 4 Admissible Power Disspation Curve
Zener Voltage (V)
Ambient Tempeture (°C)
Zener Voltage (V)
Version : B09


同様の部品番号 - BZX55B3V3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
BZX55B3V3 VISHAY-BZX55B3V3 Datasheet
69Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 3, 01-Apr-99
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZX55B3V3 NJSEMI-BZX55B3V3 Datasheet
133Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
logo
Vishay Siliconix
BZX55B3V3 VISHAY-BZX55B3V3 Datasheet
137Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 05-Jul-07
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX55B3V3 EIC-BZX55B3V3 Datasheet
41Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZX55B3V3 VISHAY-BZX55B3V3 Datasheet
103Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 25-Nov-11
More results

同様の説明 - BZX55B3V3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZT52B2V4 TSC-BZT52B2V4_14 Datasheet
227Kb / 6P
   500mW, 2% Tolerance SMD Zener Diode
BZT55B2V4 TSC-BZT55B2V4_14 Datasheet
187Kb / 6P
   500mW , 2% Tolerance SMD Zener Diode
BZT55B2V4 TSC-BZT55B2V4 Datasheet
128Kb / 3P
   500mW, 2% Tolerance SMD Zener Diode
BZS55B2V4 TSC-BZS55B2V4 Datasheet
137Kb / 3P
   500mW,2% Tolerance SMD Zener Diode
BZY55B2V4 TSC-BZY55B2V4 Datasheet
146Kb / 3P
   500mW,2% Tolerance SMD Zener Diode
BZT52B2V4 TSC-BZT52B2V4 Datasheet
124Kb / 3P
   500mW, 2% Tolerance SMD Zener Diode
BZV55B2V4 TSC-BZV55B2V4_11 Datasheet
371Kb / 4P
   500mW,2% Tolerance Zener Diode
BZV55B2V4 TSC-BZV55B2V4_14 Datasheet
458Kb / 5P
   500mW, 2% Tolerance Zener Diode
MMSZ5221B TSC-MMSZ5221B_09 Datasheet
124Kb / 3P
   500mW, 5% Tolerance SMD Zener Diode
BZT52C2V4 TSC-BZT52C2V4 Datasheet
145Kb / 3P
   500mW, 5% Tolerance SMD Zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com