データシートサーチシステム |
|
LS16D3T データシート(PDF) 2 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. |
|
LS16D3T データシート(HTML) 2 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD. |
2 / 2 page 87 ●外形寸法図 Outline drawing ●電気的・機械的特性 Electro-Mechanical Characteristics (Ta 25℃) Item スイッチ作動力 Switch operating force 1.18N 1.57N 1.96N 2.35N 最大定格 Maximum rating DC12V 20mA 接触抵抗 Contact resistance 100mΩ以下 100mΩ or less 絶縁抵抗 Insulation resistance 100MΩ以上 100MΩ or more 耐電圧 Withstanding voltage AC250V 1分間 AC250V for one minute バウンス Bounce 20ms以下 20ms or less ストローク Stroke 0.2mm 作動力 Operating force 1.18±0.39N 1.57±0.49N 1.96±0.49N 2.35±0.59N 動作寿命 Operating life (times) 10万回以上 5万回以上 5万回以上 3万回以上 100,000 or more 50,000 or more 50,000 or more 30,000 or more 注1)はんだ印刷用メタルマスクの厚さは0.1∼0.15を推奨します。 A thickness of 0.1∼0.15 is recommended for the metal mask for solder printing. 注2)基板レジストパターンの寸法は、 はんだ付けパターン外形+0.15 (全周) で 設計して下さい。 The dimensions of the board resist pattern should be designed according to the outer form of the solder pattern plus 0.15 (all around). 注3)スイッチ中心公差は、スイッチ外形より±0.2mm以下となります。 The switch center tolerance is to be ±0.2mm or less from outside edge of the housing. ※基板パターン処理はAuメッキです。/Board pattern finish is with gold (Au) plating. S2 S 2 S2 S1 S1 S 1 4.2 極性マーク(白) 1.0 1.4 1.4 1.0 シルク印刷 推奨基板はんだ付けパターン 回路図 Circuit diagram Silk printing Polarity mark (White) The following soldering patterns are recommended for reflow- soldering: ※ ※ ※ダミーパターン/ Dummy pattern S2 S2 S2 S2 S2 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 4.2 1.0 1.4 1.4 1.0 極性マーク(緑) シルク印刷 推奨基板はんだ付けパターン 回路図 Circuit diagram Silk printing Polarity mark (Green) The following soldering patterns are recommended for reflow- soldering: S2 S2 S2 S2 S2 S2 S1 S1 S1 S1 S1 S1 4.2 極性マーク(黒) 1.0 1.4 1.4 1.0 シルク印刷 推奨基板はんだ付けパターン 回路図 Circuit diagram Silk printing Polarity mark (Black) The following soldering patterns are recommended for reflow- soldering: 単位 Unit : mm 単位 Unit : mm 単位 Unit : mm LS16A LS16B LS16D |
同様の部品番号 - LS16D3T |
|
同様の説明 - LS16D3T |