データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA0194A データシート(PDF) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA0194A
部品情報  SAW Filter 1220 MHz
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0194A データシート(HTML) 1 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0194A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0194A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0194A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0194A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0194A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
FR-71S03-01
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
Approval Sheet For Product Specification
Issued Date:
Product Name: SAW Filter 1220 MHz
TST Parts No.:TA0194A
Customer Parts No.:
Company:
Division:
Approved by :
Date:
Checked by:
Andy Lee
Approval by:
Francis Chen
Date:
2005/2/18


同様の部品番号 - TA0194A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
TA0194A ETC1-TA0194A Datasheet
273Kb / 5P
   SAW Filter 1220 MHz SMD 3.8X3.8mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0194A GOLLEDGE-TA0194A Datasheet
97Kb / 4P
   SAW Filter 1220MHz
More results

同様の説明 - TA0194A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
RF Monolithics, Inc
SF2194E RFM-SF2194E Datasheet
475Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856298 TRIQUINT-856298_15 Datasheet
376Kb / 6P
   1220 MHz SAW Filter
856184 TRIQUINT-856184 Datasheet
580Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
856183 TRIQUINT-856183 Datasheet
559Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
logo
RF Monolithics, Inc
SF2032E RFM-SF2032E Datasheet
166Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
SF2017D RFM-SF2017D Datasheet
178Kb / 4P
   1220 MHz SAW Filter
SF2081E RFM-SF2081E Datasheet
614Kb / 4P
   1220 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856298 TRIQUINT-856298 Datasheet
564Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
856598 TRIQUINT-856598_15 Datasheet
1Mb / 6P
   1220 MHz SAW Filter
logo
RF Monolithics, Inc
SF2017E RFM-SF2017E Datasheet
779Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com