データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA0205A データシート(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA0205A
部品情報  284MHz SAW Filter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0205A データシート(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0205A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0205A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0205A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0205A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0205A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 4 -
TST DCC
Release document
E.OUTLINE DRAWING:
F. PACKING:
1. REEL DIMENSION
2 0 5
T A □
#2: Input
#6: Output
#1,3,4,5,7,8: Ground
Unit : mm
: Date code


同様の部品番号 - TA0205A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0205A GOLLEDGE-TA0205A Datasheet
135Kb / 4P
   SAW Filter: 284MHz
More results

同様の説明 - TA0205A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
MP01403 GOLLEDGE-MP01403 Datasheet
88Kb / 4P
   SAW Filter 284MHz
MA09364 GOLLEDGE-MA09364 Datasheet
135Kb / 4P
   SAW Filter: 284MHz
logo
SIPAT Co,Ltd
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39_10 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
LBT70A39 SIPAT-LBT70A39 Datasheet
157Kb / 4P
   70MHz SAW Filter 70MHz SAW Filter
logo
TDK Electronics
B39831B8304P810 TDK-B39831B8304P810 Datasheet
202Kb / 7P
   SAW Components SAW Filter
B39202B9477P810 TDK-B39202B9477P810 Datasheet
205Kb / 8P
   SAW Components SAW Filter
B39431B3732H110 TDK-B39431B3732H110 Datasheet
109Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39321B3722U410 TDK-B39321B3722U410 Datasheet
91Kb / 8P
   SAW Components SAW filter
B39431B3935H110 TDK-B39431B3935H110 Datasheet
114Kb / 10P
   SAW Components SAW filter
B39232B3526U510 TDK-B39232B3526U510 Datasheet
128Kb / 9P
   SAW Components SAW filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com