データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA0343A データシート(PDF) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA0343A
部品情報  SAW Filter 743MHz SMD 5.0횞5.0 mm
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0343A データシート(HTML) 5 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0343A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0343A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0343A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0343A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0343A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0343A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
5
TST DCC
Release document
D. MEASUREMENT CIRCUIT:
E.OUTLINE DRAWING:
F.PCB Footprint:
#2: Input
#6: Output
#1,3,4,5,7,8: Ground
: Date Code
Unit: mm
   
Network analyzer
   
SAW Filter
2
6
1,3,4,5,7,8
50Ω
50Ω


同様の部品番号 - TA0343A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0343A GOLLEDGE-TA0343A Datasheet
194Kb / 5P
   SAW Filter 743.0MHz
More results

同様の説明 - TA0343A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0422A TAI-SAW-TA0422A Datasheet
695Kb / 5P
   SAW Filter 230.4MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0693A TAI-SAW-TA0693A Datasheet
286Kb / 6P
   SAW Filter 435MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0437A TAI-SAW-TA0437A Datasheet
444Kb / 5P
   SAW Filter 169MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TB0705A TAI-SAW-TB0705A Datasheet
293Kb / 7P
   SAW Filter 453MHz (SMD 5.0횞5.0 mm)
TB0704A TAI-SAW-TB0704A Datasheet
290Kb / 7P
   SAW Filter 420MHz (SMD 5.0횞5.0 mm)
TB0703A TAI-SAW-TB0703A Datasheet
425Kb / 7P
   SAW Filter 280MHz (SMD 5.0횞5.0 mm)
TA0369A TAI-SAW-TA0369A Datasheet
523Kb / 5P
   SAW Filter 220MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0526A TAI-SAW-TA0526A Datasheet
226Kb / 7P
   SAW Filter 415.4MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0342A TAI-SAW-TA0342A Datasheet
703Kb / 6P
   SAW Filter 713MHz SMD 5.0횞5.0 mm
TA0461A TAI-SAW-TA0461A Datasheet
484Kb / 5P
   SAW Filter 184MHz SMD 5.0횞5.0 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com