データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA0558A データシート(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA0558A
部品情報  SAW Filter 821.5MHz SMD 3.0횞3.0mm
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0558A データシート(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0558A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0558A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0558A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0558A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0558A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0558A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL: 886-3-4690038
FAX: 886-3-4697532
E-mail: tstsales@mail.taisaw.com
Web: www.taisaw.com
SAW Filter 821.5 MHz
MODEL NO.: TA0558A
V1.0
A. MAXIMUM RATING:
1.Input Power Level: 10 dBm
2.DC voltage: 3 V
3.Operating Temperature: -20
°C to +70°C
4.Storage Temperature: -40
°C to +85°C
B. CHARACTERISTICS:
Item
Min.
Typ.
Max.
Center frequency
Fc MHz
-
821.5
-
Insertion loss
819 ~ 824.5 MHz IL
dB
-
2.6
4.2
Amplitude ripple
819 ~ 824.5 MHz
dB
-
0.7
1.5
Attenuation (Reference level from 0dB)
729.0 ~ 734.0
MHz
dB
40
50
-
774.0 ~ 779.0
MHz
dB
40
50
-
796.5 ~ 801.5
MHz
dB
33
43
-
Source impedance
ZS
-
50
-
Load impedance
ZL
-
50
-
Note1. No matching network required for operation at 50Ω
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


同様の部品番号 - TA0558A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0558A GOLLEDGE-TA0558A Datasheet
90Kb / 6P
   SAW Filter 821.5MHz
More results

同様の説明 - TA0558A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
MA08038 GOLLEDGE-MA08038 Datasheet
90Kb / 6P
   SAW Filter 821.5MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0314A TAI-SAW-TA0314A Datasheet
273Kb / 6P
   SAW Filter 1150MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0328A TAI-SAW-TA0328A Datasheet
1Mb / 6P
   SAW Filter 860.5MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0416A TAI-SAW-TA0416A Datasheet
314Kb / 5P
   SAW Filter 864MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0675A TAI-SAW-TA0675A Datasheet
494Kb / 6P
   SAW Filter 1176.45MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0547A TAI-SAW-TA0547A Datasheet
1,012Kb / 7P
   SAW Filter 867.5MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0478A TAI-SAW-TA0478A Datasheet
647Kb / 6P
   SAW Filter 810MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0536A TAI-SAW-TA0536A Datasheet
529Kb / 5P
   SAW Filter 1300MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0331A TAI-SAW-TA0331A Datasheet
988Kb / 6P
   SAW Filter 866MHz SMD 3.0횞3.0mm
TA0375A TAI-SAW-TA0375A Datasheet
273Kb / 6P
   SAW Filter 1330MHz SMD 3.0횞3.0mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com