データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA0970A データシート(PDF) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TA0970A
部品情報  SAW Filter 1090 MHz
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0970A データシート(HTML) 2 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TA0970A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0970A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0970A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0970A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0970A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0970A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0970A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
2
TST DCC
Release document
50Ω
HP Network analyzer
50Ω
SAW Filter
B
E
A,C ,D,F
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 3, Industrial 2nd Rd., Ping-Chen Industrial District,
Taoyuan, 324, Taiwan, R.O.C.
TEL : 886-3-4690038
FAX : 886-3-4697532
http:/www.taisaw.com
E-mail : tstsales@mail1.taisaw.com
SAW Filter 1090 MHz
MODEL NO.: TA0970A
REV. NO.:1
A. MAXIMUM RATING:
1.Input Power Level: 20 dBm
2.DC voltage: 0 V
3.Operating Temperature: -30
°C to +85°C
4.Storage Temperature: -40
°C to +85°C
B. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
Characteristics
(at 25oC)
Min.
Typ.
Max.
Center frequency
Fc
(MHz)
-
1090
-
Insertion loss within 1075 ~1105 MHz
IL
(dB)
-
2.3
3.0
Amplitude ripple (p-p) within1085 ~ 1095 MHz (dB)
-
0.25
0.5
Attenuation (Reference level from 0 dB)
DC ~ 970
MHz
(dB)
25.0
30
-
1150 ~ 1300 MHz
(dB)
25.0
33.5
-
VSWR within 1075 ~1105 MHz
-
1.8
2.1
Source impedance
Zs (
Ω)
-
50
-
Load impedance
ZL
(
Ω)
-
50
-
Note1. No matching network required for operation at 50
MEASUREMENT CIRCUIT:
RoHS Compliant
Lead free
Lead-free soldering


同様の部品番号 - TA0970A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0970A GOLLEDGE-TA0970A Datasheet
393Kb / 6P
   SAW Filter 1090MHz
More results

同様の説明 - TA0970A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1090EC TAI-SAW-TA1090EC Datasheet
345Kb / 6P
   SAW Filter 1090 MHz
logo
TriQuint Semiconductor
857215 TRIQUINT-857215_15 Datasheet
544Kb / 6P
   1090 MHz SAW filter
856096 TRIQUINT-856096 Datasheet
535Kb / 5P
   1090 MHz SAW Filter
857179 TRIQUINT-857179_15 Datasheet
889Kb / 6P
   1090 MHz SAW Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2003A TAI-SAW-TA2003A Datasheet
284Kb / 7P
   SAW Filter 1090 MHz
TA0970B TAI-SAW-TA0970B Datasheet
372Kb / 7P
   SAW Filter 1090 MHz
logo
API Technologies Corp
MN95016 APITECH-MN95016 Datasheet
78Kb / 3P
   1090 MHz SAW Filter 12 MHz Bandwidth
logo
TriQuint Semiconductor
856096 TRIQUINT-856096_15 Datasheet
523Kb / 6P
   1090 MHz Filter
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0514A TAI-SAW-TC0514A Datasheet
408Kb / 6P
   SAW Resonator 1090 MHz
TC0514B TAI-SAW-TC0514B Datasheet
257Kb / 7P
   SAW Resonator 1090 MHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com