データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC0217A データシート(PDF) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC0217A
部品情報  SAW Resonator 433.920 MHz SMD 5X5 mm
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0217A データシート(HTML) 3 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0217A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0217A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0217A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0217A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 3 -
TST DCC
Release document
E.EQUVIRENT CIRCUIT:
One-Port Resonator:
C0
R1 C1
L1
#2
#6
Source Impedance
Load Impedance
50Ω
50Ω
F.FREQUENCY CHARACTERISTICS:
Resonator 433.92MHz Frequency Charactristics (S21)
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
432.42
432.92
433.42
433.92
434.42
434.92
435.42
Frequency (Center Frequency 433.92MHz Span 3MHz)
G. TEST CIRCUIT:
50Ω
Network analyzer
50Ω
SAW Resonator
2
6
1、3、5、7
To 50Ω
Network
Analyzer
From 50Ω
Network
Analyzer


同様の部品番号 - TC0217A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0217A GOLLEDGE-TC0217A Datasheet
209Kb / 4P
   SAW Resonator 433.920MHz
More results

同様の説明 - TC0217A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0201A TAI-SAW-TC0201A Datasheet
313Kb / 4P
   SAW Resonator 433.920 MHz SMD 5X5 mm
TC433ED_A TAI-SAW-TC433ED_A Datasheet
330Kb / 4P
   SAW Resonator 433.920 MHz SMD 5X5 mm
TC0250A TAI-SAW-TC0250A Datasheet
329Kb / 5P
   SAW Resonator 435.72 MHz SMD 5X5 mm
TC0117A TAI-SAW-TC0117A Datasheet
343Kb / 4P
   SAW Resonator 418 MHz SMD 5X5 mm
TC0154A TAI-SAW-TC0154A Datasheet
338Kb / 4P
   SAW Resonator 916.5 MHz SMD 5X5 mm
TC0504A TAI-SAW-TC0504A Datasheet
436Kb / 6P
   SAW Resonator 446 MHz SMD 5X5 mm
TC0234A TAI-SAW-TC0234A Datasheet
327Kb / 4P
   SAW Resonator 915 MHz SMD 5X5 mm
TC0239A TAI-SAW-TC0239A Datasheet
326Kb / 4P
   SAW Resonator 392.85 MHz SMD 5X5 mm
TC0193A TAI-SAW-TC0193A Datasheet
355Kb / 4P
   SAW Resonator 868.300 MHz SMD 5X5 mm
TC0206A TAI-SAW-TC0206A Datasheet
356Kb / 4P
   SAW Resonator 433.42 MHz SMD 5X5 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com