データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC0253A データシート(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC0253A
部品情報  SAW Resonator 303.6 MHz SMD 5X5 mm
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0253A データシート(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0253A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0253A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0253A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0253A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0253A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 4 -
TST DCC
Release document
G. TEST CIRCUIT:
50Ω
Network analyzer
50Ω
SAW Resonator
2
6
1、3、4、5、7、8
H. PCB FOOTPRINT
To 50Ω
Network
Analyzer
From 50Ω
Network
Analyzer


同様の部品番号 - TC0253A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0250A TAI-SAW-TC0250A Datasheet
329Kb / 5P
   SAW Resonator 435.72 MHz SMD 5X5 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0250A GOLLEDGE-TC0250A Datasheet
95Kb / 4P
   435.720MHz SAW Resonator
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0251A TAI-SAW-TC0251A Datasheet
272Kb / 6P
   SAW Resonator 390 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0252A TAI-SAW-TC0252A Datasheet
356Kb / 5P
   SAW Resonator 302 MHz SMD 5X5 mm
TC0254A TAI-SAW-TC0254A Datasheet
246Kb / 5P
   SAW Resonator 622.164 MHz SMD 3.8X3.8 mm
More results

同様の説明 - TC0253A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0250A TAI-SAW-TC0250A Datasheet
329Kb / 5P
   SAW Resonator 435.72 MHz SMD 5X5 mm
TC0117A TAI-SAW-TC0117A Datasheet
343Kb / 4P
   SAW Resonator 418 MHz SMD 5X5 mm
TC0154A TAI-SAW-TC0154A Datasheet
338Kb / 4P
   SAW Resonator 916.5 MHz SMD 5X5 mm
TC0504A TAI-SAW-TC0504A Datasheet
436Kb / 6P
   SAW Resonator 446 MHz SMD 5X5 mm
TC0234A TAI-SAW-TC0234A Datasheet
327Kb / 4P
   SAW Resonator 915 MHz SMD 5X5 mm
TC0239A TAI-SAW-TC0239A Datasheet
326Kb / 4P
   SAW Resonator 392.85 MHz SMD 5X5 mm
TC0193A TAI-SAW-TC0193A Datasheet
355Kb / 4P
   SAW Resonator 868.300 MHz SMD 5X5 mm
TC0206A TAI-SAW-TC0206A Datasheet
356Kb / 4P
   SAW Resonator 433.42 MHz SMD 5X5 mm
TD0106A TAI-SAW-TD0106A Datasheet
345Kb / 4P
   SAW Resonator 915 MHz SMD 5X5 mm
TC0243A TAI-SAW-TC0243A Datasheet
316Kb / 5P
   SAW Resonator 403.966 MHz SMD 5X5 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com