データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC0465A データシート(PDF) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

部品番号 TC0465A
部品情報  SAW Resonator 316.2 MHz SMD 5.0X3.5 mm
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
ホームページ  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0465A データシート(HTML) 4 Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

  TC0465A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0465A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0465A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0465A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0465A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0465A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0465A Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
- 4 -
TST DCC
Release document
F. FREUENCY CHARACTERISTICS
G. TEST CIRCUIT:
50Ω
Network analyzer
50Ω
SAW Resonator
B
E
A、 C、 D、 F
To 50Ω
Network
Analyzer
From 50Ω
Network
Analyzer


同様の部品番号 - TC0465A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0464A TAI-SAW-TC0464A Datasheet
313Kb / 6P
   SAW Resonator 1010MHz
TC0466A TAI-SAW-TC0466A Datasheet
358Kb / 6P
   SAW Resonator 435.2 MHz SMD 5.0X3.5 mm
More results

同様の説明 - TC0465A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0466A TAI-SAW-TC0466A Datasheet
358Kb / 6P
   SAW Resonator 435.2 MHz SMD 5.0X3.5 mm
TC0481A TAI-SAW-TC0481A Datasheet
460Kb / 6P
   SAW Resonator 418MHz SMD 5.0X3.5 mm
TD0116A TAI-SAW-TD0116A Datasheet
258Kb / 6P
   SAW Resonator 1090 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0273A TAI-SAW-TC0273A Datasheet
247Kb / 5P
   SAW Resonator 500.3 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0302A TAI-SAW-TC0302A Datasheet
327Kb / 6P
   SAW Resonator 622.41 MHz SMD 3X3 mm
TC0356A TAI-SAW-TC0356A Datasheet
278Kb / 6P
   SAW Resonator 671.194 MHz SMD 3X3 mm
TC0391A TAI-SAW-TC0391A Datasheet
271Kb / 5P
   SAW Resonator 916.5 MHz SMD 3X3 mm
TC0237A TAI-SAW-TC0237A Datasheet
353Kb / 5P
   SAW Resonator 666.6043 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0238A TAI-SAW-TC0238A Datasheet
304Kb / 4P
   SAW Resonator 479.45 MHz SMD 3X3 mm
TC0241A TAI-SAW-TC0241A Datasheet
323Kb / 4P
   SAW Resonator 433.385 MHz SMD 5X5 mm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com