データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS13C4 データシート(PDF) 3 Page - Suntan Capacitors

部品番号 TS13C4
部品情報  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNTAN [Suntan Capacitors]
ホームページ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13C4 データシート(HTML) 3 Page - Suntan Capacitors

  TS13C4 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS13C4 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors TS13C4 Datasheet HTML 3Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
Suntan®
TS13C4
25
35
50
WV/V
Cap/μF
0J
1A
1C
1
010
--
--
--
4×5.4
3.0
60
4×5.4
5.0
30
1.5
1R5
--
--
--
4×5.4
3.0
60
4×5.4
5.0
30
2.2
2R2
--
--
--
4×5.4
3.0
60
4×5.4
5.0
30
3.3
3R3
--
--
--
4×5.4
3.0
60
4×5.4
5.0
30
4.7
4R7
4×5.4
3.0
60
4×5.4
3.0
60
5×5.4
4×5.4
3.0
5.0
50
30
6.8
6R8
4×5.4
3.0
60
5×5.4
1.8
95
6.3×5.4
10
100
5×5.4
4×5.4
1.8
3.0
95
60
5×5.4
4×5.4
1.8
3.0
95
60
6.3×5.4
2.0
70
15
150
6.3×5.4
1.8
95
5×5.4
1.8
95
6.3×5.4
2.0
70
22
220
6.3×5.4
5×5.4
1.0
1.8
140
95
6.3×5.4
5×5.4
1.0
1.8
140
95
6.3×7.7
6.3×5.4
8×6.2
1.0
2.0
1.0
120
70
120
33
330
6.3×5.4
5×5.4
1.0
1.8
140
95
6.3×5.4
8×6.2
1.0
0.6
140
230
6.3×7.7
8×6.2
1.0
1.0
120
120
47
470
6.3×7.7
6.3×5.4
8×6.2
0.6
1.0
0.6
230
140
230
6.3×7.7
6.3×5.4
8×6.2
0.6
1.0
0.6
230
140
230
8×10.5
6.3×7.7
8×6.2
0.6
1.0
1.0
300
120
120
68
680
6.3×7.7
0.6
230
6.3×7.7
0.6
230
8×10.5
0.6
300
100
101
6.3×7.7
8×6.2
0.6
0.6
230
230
8×10.5
0.3
450
8×10.5
10×10.5
0.6
0.3
300
500
150
151
8×10.5
6.3×7.7
0.3
0.6
450
230
8×10.5
0.3
450
10×10.5
0.3
500
220
221
8×10.5
0.3
450
10×10.5
8×10.5
0.15
0.3
670
450
10×10.5
10×13.5
0.3
0.25
500
580
330
331
10×10.5
8×10.5
0.15
0.3
670
450
10×10.5
0.15
670
16×16.5
12.5×13.5
10×13.5
0.12
0.2
0.25
1060
650
580
470
471
10×10.5
0.15
670
12.5×13.5
10×13.5
10×10.5
0.11
0.13
0.15
820
750
670
16×16.5
12.5×16
0.12
0.15
1060
700
680
681
10×13.5
0.13
750
12.5×13.5
10×13.5
0.11
0.13
820
750
16×16.5
0.12
1060
1000
102
16×16.5
12.5×13.5
0.08
0.11
1260
820
16×16.5
12.5×16
0.08
0.09
1260
950
16×21.5
0.1
1250
1500
152
12.5×16
0.09
950
16×16.5
0.08
1260
2200
222
16×16.5
16×21.5
0.08
0.06
1260
1630
16×21.5
0.06
1630
3300
332
16×21.5
0.06
1630
Case size
Impedance
Allowable
ripple
Maximum Impedance (Ω) at 20℃ 100kHz, Allowable Ripple (mA rms) at 105℃ 100kHz
Frequency coefficient of allowable ripple current
Frequency
Capacitance (μF)
50Hz
120Hz
300Hz
1kHz
10kHz~
1~68
0.35
0.50
0.64
0.83
1.00
Φ4~Φ10
100~2200
0.40
0.55
0.70
0.85
1.00
680
0.45
0.65
0.80
0.90
1.00
Φ12.5~Φ16
1000~4700
0.65
0.85
0.95
1.00
1.00
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


同様の部品番号 - TS13C4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Suntan Capacitors
TS13C4 SUNTAN-TS13C4 Datasheet
391Kb / 3P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
TS13C4 SUNTAN-TS13C4_17 Datasheet
158Kb / 3P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results

同様の説明 - TS13C4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
EPCOS
B43081A1226M000 EPCOS-B43081A1226M000 Datasheet
354Kb / 15P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43254A1227M000 EPCOS-B43254A1227M000 Datasheet
653Kb / 14P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43501A1227M000 EPCOS-B43501A1227M000 Datasheet
1,016Kb / 21P
   Aluminum electrolytic capacitors
B41853A5108A000 EPCOS-B41853A5108A000 Datasheet
545Kb / 27P
   Aluminum electrolytic capacitors
B43510A3687M000 EPCOS-B43510A3687M000_08 Datasheet
830Kb / 19P
   Aluminum electrolytic capacitors
logo
Suntan Capacitors
TS13CA SUNTAN-TS13CA Datasheet
210Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
logo
EPCOS
B41252A3109M000 EPCOS-B41252A3109M000_1 Datasheet
327Kb / 19P
   Aluminum electrolytic capacitors
logo
Nichicon corporation
UWZ0J220MCL NICHICON-UWZ0J220MCL Datasheet
101Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
UVK0J102MDD NICHICON-UVK0J102MDD Datasheet
101Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
UUL0J220MCL NICHICON-UUL0J220MCL Datasheet
46Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com