データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS13DJ-CD287 データシート(PDF) 4 Page - Suntan Capacitors

部品番号 TS13DJ-CD287
部品情報  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNTAN [Suntan Capacitors]
ホームページ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13DJ-CD287 データシート(HTML) 4 Page - Suntan Capacitors

  TS13DJ-CD287 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS13DJ-CD287 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors TS13DJ-CD287 Datasheet HTML 3Page - Suntan Capacitors TS13DJ-CD287 Datasheet HTML 4Page - Suntan Capacitors TS13DJ-CD287 Datasheet HTML 5Page - Suntan Capacitors TS13DJ-CD287 Datasheet HTML 6Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Suntan®
1 0 5 ℃ , E X T R A L O W I M P E D A N C E , L O N G L I F E
TS13D CD287
STANDARD RATINGS
35V
50V
Cap
Impedance(Ω) / 100KHz
Ripple
Cap
Impedance(Ω) / 100KHz
Ripple
WV (V)
/
DxL (mm)
μ
F
20℃
-10℃
mArms
μ
F
20℃
-10℃
mArms
5x11.5
--
--
--
--
0.47
3.9
7.8
22
5x11.5
--
--
--
--
1
3.5
7.0
36
5x11.5
--
--
--
--
2.2
3.0
6.0
54
5x11.5
--
--
--
--
3.3
2.6
5.2
63
5x11.5
--
--
--
--
4.7
2.2
4.4
75
5x11.5
--
--
--
--
10
1.4
2.8
110
5x11.5
27
0.65
1.3
175
18
0.95
1.9
120
5x15
39
0.46
0.92
235
27
0.55
1.1
135
6.3x11.5
56
0.30
0.06
290
39
0.36
0.72
148
6.3x15
82
0.20
0.04
400
56
0.28
0.56
153
8x12
120
0.17
0.34
501
68
0.20
0.40
360
8x15
180
0.13
0.26
575
82
0.18
0.36
460
8x20
220
0.095
0.19
760
120
0.13
0.26
670
10x12.5
150
0.12
0.24
625
82
0.18
0.36
443
10x16
180
0.095
0.19
795
100
0.15
0.30
553
10x20
330
0.065
0.13
1010
180
0.085
0.17
676
10x25
390
0.055
0.11
1190
220
0.075
0.15
876
10x30
560
0.045
0.090
1450
330
0.055
0.11
1010
25.5x15
330
0.065
0.13
1010
180
0.095
0.19
754
12.5x20
560
0.042
0.084
1400
330
0.060
0.12
979
12.5x25
680
0.038
0.076
1690
470
0.044
0.088
1180
12.5x30
1000
0.032
0.064
1950
560
0.040
0.080
1310
12.5x35
1200
0.028
0.056
2200
680
0.036
0.072
1470
12.5x40
1500
0.026
0.052
2390
820
0.034
0.068
1590
16x15
560
0.046
0.092
1360
330
0.065
0.013
982
16x20
1000
0.034
0.068
1730
680
0.045
0.090
1210
16x25
1200
0.028
0.056
2070
820
0.038
0.076
1490
16x31.5
1800
0.025
0.050
2350
1000
0.032
0.064
1890
16x35.5
2200
0.022
0.044
2550
1200
0.028
0.056
2140
16x40
2700
0.020
0.040
2900
1500
0.026
0.052
2410
18x15
680
0.043
0.086
1520
470
0.048
0.086
1080
18x20
1200
0.030
0.060
1900
820
0.036
0.072
1450
18x25
1800
0.027
0.054
2200
1000
0.032
0.064
1720
18x31.5
2200
0.023
0.046
2490
1500
0.026
0.052
1970
18x35.5
2700
0.019
0.038
2770
1800
0.025
0.050
2310
18x40
3300
0.018
0.036
3110
2200
0.024
0.048
2530
Suntan
® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


同様の部品番号 - TS13DJ-CD287

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Suntan Capacitors
TS13DJ-CD287 SUNTAN-TS13DJ-CD287_17 Datasheet
363Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results

同様の説明 - TS13DJ-CD287

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Suntan Capacitors
TS13DL-CD117 SUNTAN-TS13DL-CD117 Datasheet
278Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DM-CD71A SUNTAN-TS13DM-CD71A Datasheet
284Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DS-CD296 SUNTAN-TS13DS-CD296 Datasheet
193Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13EG-CD135X SUNTAN-TS13EG-CD135X Datasheet
207Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297 Datasheet
408Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DH-CD264 SUNTAN-TS13DH-CD264 Datasheet
915Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D3-CD60 SUNTAN-TS13D3-CD60 Datasheet
433Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DD-CD71C SUNTAN-TS13DD-CD71C Datasheet
120Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71 Datasheet
300Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DG-CD263 SUNTAN-TS13DG-CD263 Datasheet
354Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71_17 Datasheet
137Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com