データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS13DY-CD136 データシート(PDF) 3 Page - Suntan Capacitors

部品番号 TS13DY-CD136
部品情報  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUNTAN [Suntan Capacitors]
ホームページ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13DY-CD136 データシート(HTML) 3 Page - Suntan Capacitors

  TS13DY-CD136 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS13DY-CD136 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors TS13DY-CD136 Datasheet HTML 3Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Suntan®
1 0 5 ℃ ,
L O N G L I F E
TS13D CD136
STANDARD RATINGS
WV(V)
/
Cap(uF)
100
160
200
250
315
350
400
180
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A5
0.8
0.10
A5
0.8
0.10
A5
0.8
0.10
220
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A5
0.9
0.10
A5
0.9
0.10
A5
0.9
0.10
270
--
--
--
--
--
--
--
--
--
A5
0.8
0.15
A5
1.0
0.10
A5
1.0
0.10
A5
1.0
0.10
330
--
--
--
--
--
--
A5
0.9
0.15
A5
0.9
0.15
A5
1.1
0.10
A5
1.1
0.10
A6
1.2
0.10
390
--
--
--
--
--
--
A5
1.0
0.15
A5
1.0
0.15
A5
1.2
0.10
A6
1.3
0.10
A6
1.3
0.10
470
--
--
--
--
--
--
A5
1.1
0.15
A5
1.1
0.15
A6
1.4
0.10
A6
1.4
0.10
A8
1.4
0.10
560
--
--
--
A5
1.2
0.15
A5
1.2
0.15
A5
1.2
0.15
A6
1.5
0.10
A8
1.6
0.10
A8
1.4
0.15
680
--
--
--
A5
1.3
0.15
A5
1.3
0.15
A6
1.4
0.15
A8
1.7
0.10
A8
1.6
0.15
A10
1.7
0.15
820
--
--
--
A5
1.4
0.15
A5
1.4
0.15
A8
1.6
0.15
A8
1.7
0.15
A10
1.8
0.15
A12
2.0
0.15
1000
--
--
--
A5
1.6
0.15
A6
1.7
0.15
A8
1.6
0.20
A10
2.0
0.15
A12
2.2
0.15
C8
2.2
0.15
1200
--
--
--
A6
1.9
0.15
A6
1.9
0.15
A8
1.8
0.20
A12
2.4
0.15
C8
2.4
0.15
C10
2.7
0.15
1500
--
--
--
A6
2.1
0.15
A8
2.3
0.15
A10
2.1
0.20
C8
2.7
0.15
C10
3.0
0.15
C12
3.3
0.15
1800
A5
2.7
0.10
A8
2.5
0.15
A8
2.5
0.15
A12
2.5
0.20
C10
3.3
0.15
C12
3.6
0.15
--
--
--
2200
A5
3.0
0.10
A8
2.8
0.15
A10
3.0
0.15
C8
2.9
0.20
C12
4.0
0.15
C12
4.0
0.15
D10
4.2
0.15
2700
A6
3.5
0.10
A10
3.3
0.15
A12
3.6
0.15
C10
3.5
0.20
C12
4.4
0.15
D10
4.6
0.15
--
--
--
3300
A8
4.2
0.10
A12
3.8
0.15
C8
4.1
0.15
C12
4.2
0.20
D10
5.1
0.15
--
--
--
D12
5.5
0.15
3900
A8
4.2
0.12
C8
3.8
0.20
C10
4.9
0.15
C12
4.6
0.20
D12
6.0
0.15
E12
6.7
0.15
--
--
--
4700
A10
5.0
0.12
C10
4.6
0.20
D10
5.3
0.20
D12
5.7
0.20
E10
6.8
0.15
--
--
--
E13
7.6
0.15
5600
A10
5.4
0.12
C10
5.1
0.20
D10
5.8
0.20
D12
6.3
0.20
E12
8.0
0.15
E13
8.3
0.15
E14
9.4
0.15
6800
A12
5.8
0.15
C12
6.1
0.20
D12
6.9
0.20
E12
7.7
0.20
F13
9.2
0.15
E14
9.5
0.15
F14
10.4
0.15
8200
C8
6.4
0.15
D10
7.0
0.20
D12
7.6
0.20
E12
8.4
0.20
F14
11.4
0.15
F14
11.4
0.15
10000
C10
7.8
0.15
D12
8.4
0.20
E12
9.3
0.20
E14
10.0
0.20
F14
12.6
0.15
12000
C12
9.3
0.15
E10
9.4
0.20
E14
10.2
0.20
F14
11.9
0.20
15000
C12
10.4
0.15
E12
11.4
0.20
E14
12.2
0.20
--
--
--
18000
D10
10.4
0.20
E14
13.4
0.20
F14
13.1
0.25
--
--
--
22000
D12
12.5
0.20
F14
14.5
0.25
--
--
--
--
--
--
27000
E12
13.7
0.25
F14
16.0
0.25
--
--
--
--
--
--
Tan δ 25℃ 120Hz
33000
E12
15.2
0.25
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Ripple current (Arms) at 105℃ 120Hz
39000
E14
16.1
0.30
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Case code
47000
F14
19.3
0.30
--
--
--
--
--
--
--
--
--
56000
F14
21.1
0.30
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


同様の部品番号 - TS13DY-CD136

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Suntan Capacitors
TS13DY-CD136 SUNTAN-TS13DY-CD136_17 Datasheet
328Kb / 3P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results

同様の説明 - TS13DY-CD136

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Suntan Capacitors
TS13DL-CD117 SUNTAN-TS13DL-CD117 Datasheet
278Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DM-CD71A SUNTAN-TS13DM-CD71A Datasheet
284Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DS-CD296 SUNTAN-TS13DS-CD296 Datasheet
193Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13EG-CD135X SUNTAN-TS13EG-CD135X Datasheet
207Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297 Datasheet
408Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DH-CD264 SUNTAN-TS13DH-CD264 Datasheet
915Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D3-CD60 SUNTAN-TS13D3-CD60 Datasheet
433Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DD-CD71C SUNTAN-TS13DD-CD71C Datasheet
120Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71 Datasheet
300Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DG-CD263 SUNTAN-TS13DG-CD263 Datasheet
354Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71_17 Datasheet
137Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com