データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74ABT652A データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74ABT652A
部品情報  Octal transceiver/register; non-inverting; 3-state
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74ABT652A データシート(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors

  74ABT652A Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors 74ABT652A Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors 74ABT652A Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors 74ABT652A Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors 74ABT652A Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors 74ABT652A Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74ABT652A Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74ABT652A Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74ABT652A Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 19 page
background image
74ABT652A_2
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 02 — 12 March 2010
4 of 19
NXP Semiconductors
74ABT652A
Octal transceiver/register; non-inverting; 3-state
Fig 4.
Logic diagram
001aae848
5
Q
A1
4
A0
2
SAB
1
CPAB
22
SBA
23
CPBA
3
OEAB
21
OEBA
1D
1 of 8 channels
DETAIL A
× 7
6
A2
7
A3
8
A4
9
A5
10
A6
11
A7
B1
C1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
19
B0
20
18
17
16
15
14
13
Q
1D
C1


同様の部品番号 - 74ABT652A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74ABT652A PHILIPS-74ABT652A Datasheet
120Kb / 8P
   Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
1995 Apr 19
74ABT652AD PHILIPS-74ABT652AD Datasheet
120Kb / 8P
   Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
1995 Apr 19
74ABT652ADB PHILIPS-74ABT652ADB Datasheet
120Kb / 8P
   Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
1995 Apr 19
74ABT652AN PHILIPS-74ABT652AN Datasheet
120Kb / 8P
   Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
1995 Apr 19
74ABT652APW PHILIPS-74ABT652APW Datasheet
120Kb / 8P
   Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
1995 Apr 19
More results

同様の説明 - 74ABT652A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74ABT652A PHILIPS-74ABT652A Datasheet
120Kb / 8P
   Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
1995 Apr 19
74F646 PHILIPS-74F646 Datasheet
121Kb / 16P
   Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
1990 Sep 25
74LVT652 PHILIPS-74LVT652 Datasheet
110Kb / 14P
   3.3V Octal transceiver/register, non-inverting 3-State
1998 Feb 19
74ABT648 PHILIPS-74ABT648 Datasheet
120Kb / 14P
   Octal transceiver/register, inverting 3-State
1998 Jun 08
74ABT651 PHILIPS-74ABT651 Datasheet
88Kb / 7P
   Octal transceiver/register, inverting 3-State
1995 Sep 06
logo
Motorola, Inc
MC74AC652 MOTOROLA-MC74AC652 Datasheet
233Kb / 8P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
MC74AC646 MOTOROLA-MC74AC646 Datasheet
258Kb / 9P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
logo
ON Semiconductor
MC74AC646 ONSEMI-MC74AC646 Datasheet
82Kb / 12P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (NON-INVERTING)
May, 2001 ??Rev. 5
logo
NXP Semiconductors
74HC648 PHILIPS-74HC648 Datasheet
95Kb / 12P
   Octal bus transceiver/register; 3-state; inverting
December 1990
logo
Motorola, Inc
MC74AC648 MOTOROLA-MC74AC648 Datasheet
255Kb / 9P
   OCTAL TRANSCEIVER/REGISTER WITH 3-STATE OUTPUTS (INVERTING)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com