データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CB-12QP-09 データシート(PDF) 1 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 CB-12QP-09
部品情報  Rated voltage 1.5(V), Driving frequency 2700(Hz)
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CITIZEN [CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://ce.citizen.co.jp/e/index.html
Logo CITIZEN - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

CB-12QP-09 データシート(HTML) 1 Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

  CB-12QP-09 Datasheet HTML 1Page - CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
158
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CB-12QP-09
φ12×6mm
接続リード/Connection leads:P
定格電圧
Rated
(V)
1.5
音圧
Sound
(dB)
min.85
(at 10cm)
直流抵抗
DC resistance (Ω)
5
voltage
pressure level
typ.90
平均消費電流
Average current
(mA)
max.70
駆動周波数
Driving
(Hz)
2,700
動作電圧範囲
Operating
(VDC)
1∼2
consumption
frequency
voltage range
●仕様/Specifications
★1.5V, 2,700Hz, 1/2 duty, 方形波/★At 1.5V, 2,700Hz, 1/2 duty, square wave
●周波数特性/ Frequency
characteristics
●外形寸法図/Outline drawing
φ12
46
5
6
(+)Terminal
(+)端子
(
−)Terminal
(−)端子
ロット表示
Indication of
production lot
単位/Unit:mm
100
90
80
70
60
dB
1k
2k
3k
5k Hz 7k
10k


同様の部品番号 - CB-12QP-09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
CITIZEN ELECTRONICS CO....
CB-12QP-09 CITIZEN-CB-12QP-09 Datasheet
451Kb / 2P
   Small Magnetic Type Buzzer
More results

同様の説明 - CB-12QP-09

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
CITIZEN ELECTRONICS CO....
CB-09GP CITIZEN-CB-09GP Datasheet
449Kb / 1P
   voltage 5(V),Driving frequency 2700(Hz)
logo
Mallory Sonalert Produc...
MAS800SQ MSPI-MAS800SQ Datasheet
112Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2700 ± 500
MAS800Q MSPI-MAS800Q Datasheet
102Kb / 1P
   Oscillation Frequency (Hz) 2700 ± 500
logo
CITIZEN ELECTRONICS CO....
CB-12EP CITIZEN-CB-12EP Datasheet
446Kb / 1P
   Rated voltage 1.5(V),DC resistance 42(R)
logo
Vishay Siliconix
SI8451DB VISHAY-SI8451DB Datasheet
110Kb / 9P
   P-Channel 1.5-V Rated MOSFET
Rev. B, 08-Sep-08
logo
Mallory Sonalert Produc...
SNP2R MSPI-SNP2R Datasheet
49Kb / 1P
   Frequency 2900 Hz 짹500 Hz
logo
BeRex Corporation
BT331 BEREX-BT331 Datasheet
3Mb / 20P
   700-2700 MHz 1.5~2.0W Power Amplifier
BT331 BEREX-BT331_16 Datasheet
3Mb / 22P
   700-2700 MHz 1.5~2.0W Power Amplifier
BT331 BEREX-BT331_1 Datasheet
3Mb / 20P
   700-2700 MHz 1.5~2.0W Power Amplifier
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFLPF10052G5W0T WALSIN-RFLPF10052G5W0T Datasheet
628Kb / 7P
   2400~2700 MHz Working Frequency
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com