データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HC4052D データシート(PDF) 19 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HC4052D
部品情報  Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC4052D データシート(HTML) 19 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74HC4052D Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors 74HC4052D Datasheet HTML 16Page - NXP Semiconductors 74HC4052D Datasheet HTML 17Page - NXP Semiconductors 74HC4052D Datasheet HTML 18Page - NXP Semiconductors 74HC4052D Datasheet HTML 19Page - NXP Semiconductors 74HC4052D Datasheet HTML 20Page - NXP Semiconductors 74HC4052D Datasheet HTML 21Page - NXP Semiconductors 74HC4052D Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors 74HC4052D Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 27 page
background image
74HC_HCT4052_6
© NXP B.V. 2010. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 06 — 11 January 2010
19 of 27
NXP Semiconductors
74HC4052; 74HCT4052
Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
VCC = 4.5 V; GND = 0 V; VEE = −4.5 V; RL = 50 Ω; RS = 1 kΩ.
a. Test circuit
b. Typical frequency response
Fig 20. Test circuit for frequency response
dB
001aah829
nYn/nZ
10
μF
Vis
Vos
nZ/nYn
CL
RL
Sn
GND
VEE
VCC
001aad551
f (kHz)
10
105
106
104
102
103
−1
1
−3
3
5
Vos
(dB)
−5


同様の部品番号 - 74HC4052D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HC4052D PHILIPS-74HC4052D Datasheet
183Kb / 27P
   Dual 4-channel analog multiplexer, demultiplexer
2004 Nov 11
74HC4052D NXP-74HC4052D Datasheet
210Kb / 29P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 10-19 July 2012
logo
Toshiba Semiconductor
74HC4052D TOSHIBA-74HC4052D Datasheet
282Kb / 15P
   CMOS Digital Integrated Circuits Silicon Monolithic
2020-12-03 Rev.5.0
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC4052D NEXPERIA-74HC4052D Datasheet
374Kb / 25P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 14 - 9 February 2023
74HC4052D-Q100 NEXPERIA-74HC4052D-Q100 Datasheet
891Kb / 26P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
More results

同様の説明 - 74HC4052D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC74LVX4051F TOSHIBA-TC74LVX4051F_08 Datasheet
269Kb / 13P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer , Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer , Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AZ4052 BCDSEMI-AZ4052 Datasheet
618Kb / 18P
   Dual 4-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Unisonic Technologies
U74LVX4052 UTC-U74LVX4052 Datasheet
239Kb / 11P
   Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74HC4052D652 NXP-74HC4052D652 Datasheet
210Kb / 29P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 10-19 July 2012
logo
Unisonic Technologies
U74HC4052 UTC-U74HC4052 Datasheet
229Kb / 9P
   DUAL 4-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER, DEMULTIPLEXER
logo
STMicroelectronics
M74HCT4052 STMICROELECTRONICS-M74HCT4052 Datasheet
323Kb / 14P
   DUAL 4-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Unisonic Technologies
U74HC4052 UTC-U74HC4052_16 Datasheet
225Kb / 9P
   DUAL 4-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER, DEMULTIPLEXER
logo
NXP Semiconductors
74LV4052 PHILIPS-74LV4052_15 Datasheet
228Kb / 26P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 4-1 July 2013
logo
Unisonic Technologies
U74HC4052 UTC-U74HC4052_15 Datasheet
229Kb / 9P
   DUAL 4-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER DEMULTIPLEXER
logo
Nexperia B.V. All right...
HEF4052B NEXPERIA-HEF4052B Datasheet
295Kb / 18P
   Dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexer
Rev. 11 - 15 December 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com