データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CARD-0515M データシート(PDF) 3 Page - Power Systems GmbH+Co.KG

部品番号 CARD-0515M
部品情報  DC-DC Converter UNIT 2W REGULATED DC-DC CONVERTER
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  POWER-SYSTEMS [Power Systems GmbH+Co.KG]
ホームページ  http://www.power-systems.de
Logo POWER-SYSTEMS - Power Systems GmbH+Co.KG

CARD-0515M データシート(HTML) 3 Page - Power Systems GmbH+Co.KG

  CARD-0515M Datasheet HTML 1Page - Power Systems GmbH+Co.KG CARD-0515M Datasheet HTML 2Page - Power Systems GmbH+Co.KG CARD-0515M Datasheet HTML 3Page - Power Systems GmbH+Co.KG CARD-0515M Datasheet HTML 4Page - Power Systems GmbH+Co.KG CARD-0515M Datasheet HTML 5Page - Power Systems GmbH+Co.KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
www.Power-Systems.de
Page: 3 / 5
Version: 4-Oct-02
CAR Series ( 2W REGULATED DC-DC CONVERTER )
DC-DC Converter UNIT
SIMPLIFIED SCHEMATIC
SINGLE OUTPUT
DUAL OUTPUT
-Vin
+Vout
+Vin
OSCILLATOR
DRIVER
-Vout
REGULATOR
-Vin
+Vout
-Vout
REGULATOR
OSCILLATOR
DRIVER
+Vin
REGULATOR
Com.
MECHANICAL DIMENSIONS &
RECOMMENDED FOOTPRINT DETAILS
PIN
SINGLE
DUAL
1 & 24
+Vin
+Vin
2 & 23
NC
-Vout
3 & 22
NC
Common
10 & 15
-Vout
Common
11 & 14
+Vout
+Vout
12 & 13
-Vin
-Vin


同様の部品番号 - CARD-0515M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
CARD_74LVC1GX04 PHILIPS-CARD_74LVC1GX04 Datasheet
97Kb / 2P
   One chip crystal oscillator driver
August 2003
More results

同様の説明 - CARD-0515M

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Power Systems GmbH+Co.K...
CBRS-0505-3K POWER-SYSTEMS-CBRS-0505-3K Datasheet
245Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 2W-3W REGULATED DC-DC CONVERTER
CRS-0505 POWER-SYSTEMS-CRS-0505 Datasheet
242Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 3W REGULATED DC-DC CONVERTER
CERS-0505M POWER-SYSTEMS-CERS-0505M Datasheet
246Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 1.5 W REGULATED DC-DC CONVERTER
PRS-0505C POWER-SYSTEMS-PRS-0505C Datasheet
164Kb / 4P
   DC-DC Converter UNIT 1 W REGULATED DC-DC CONVERTER
HRS-0505 POWER-SYSTEMS-HRS-0505 Datasheet
229Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 1.8 W REGULATED DC-DC CONVERTER
logo
Mean Well Enterprises C...
SPA02 MEANWELL-SPA02_11 Datasheet
249Kb / 1P
   2W DC-DC Regulated Single Output Converter
SPA02 MEANWELL-SPA02 Datasheet
247Kb / 1P
   2W DC-DC Regulated Single Output Converter
SPAN02 MEANWELL-SPAN02 Datasheet
108Kb / 4P
   2W SIP Package DC-DC Regulated Converter
logo
Power Systems GmbH+Co.K...
SRS-0505-1 POWER-SYSTEMS-SRS-0505-1 Datasheet
203Kb / 5P
   DC-DC Converter UNIT 0,5W TO 1W REGULATED DC-DC CONVERTER
logo
Chinfa Electronics Ind....
SAD02-9559 CHINFA-SAD02-9559 Datasheet
265Kb / 2P
   DC - DC CONVERTER 2W
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com