データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC1LKN0600 データシート(PDF) 1 Page - Amphenol Corporation

部品番号 MC1LKN0600
部品情報  Straight Receptacle, 6 Pos
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
ホームページ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

MC1LKN0600 データシート(HTML) 1 Page - Amphenol Corporation

  MC1LKN0600 Datasheet HTML 1Page - Amphenol Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
4 x 3.6mm / 2 x 2.0mm
DIMENSIONS
PA66 / PBT, UL 94 / VO
TECHNICAL DATA
-20C to +130C
IP 67 (Plugged Condition)
3
INSULATION INSERTS:
OVER VOLTAGE CATEGORY:
PART NUMBER
LENGTH
NA
MC1LKN0600
CONFIGURATION
Straight Receptacle, 6 Pos
TEMPERATURE RANGE:
SEALS:
PROTECTION:
HOUSING BODY:
COUPLING NUT:
CONTACTS:
DEGREE OF PROTECTION:
III
ZINC DIE-CAST
BRASS, NICKEL-PLATED
BRASS, GOLD-PLATED
DUPONT VITON
CONTACT SIZE:
MAXIMUM VOLTAGE:
TEST VOLTAGE:
CONTACT RESISTANCE:
MAX CURRENT:
MAX. 75A
MAXIMUM MATING CYCLES:
Sales and Technical Support 1-800-394-7732
www.sineco.com
>50
(BETWEEN CONTACTS)
630V AC/DC
<1
6000V


同様の部品番号 - MC1LKN0600

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Amphenol Corporation
MC1LKN0800 AMPHENOL-MC1LKN0800 Datasheet
65Kb / 1P
   Straight Receptacle, 8 Pos
More results

同様の説明 - MC1LKN0600

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Amphenol Corporation
MB1LLN0600 AMPHENOL-MB1LLN0600 Datasheet
73Kb / 1P
   Straight Receptacle, 6 Pos
MC1CJN0600 AMPHENOL-MC1CJN0600 Datasheet
73Kb / 1P
   Straight Plug, 6 Pos
MC1JJN0600 AMPHENOL-MC1JJN0600 Datasheet
69Kb / 1P
   Straight Extension, 6 Pos
MC1LKN0800 AMPHENOL-MC1LKN0800 Datasheet
65Kb / 1P
   Straight Receptacle, 8 Pos
MB1LLN0800 AMPHENOL-MB1LLN0800 Datasheet
69Kb / 1P
   Straight Receptacle, 8 Pos
MC1NJN0600 AMPHENOL-MC1NJN0600 Datasheet
66Kb / 1P
   Fixed 90째 Receptacle, 6 Pos
AHDC-16-6 AMPHENOL-AHDC-16-6 Datasheet
100Kb / 1P
   CAP, 6 POS
AHD16-6-12S-B010 AMPHENOL-AHD16-6-12S-B010 Datasheet
83Kb / 1P
   PLUG, 6 POS, COUPLING
AHD10-6-12P-L AMPHENOL-AHD10-6-12P-L Datasheet
65Kb / 1P
   RECEPTACLE, 6N POS, FLANGE
logo
HARTING Technology Grou...
09-38-012-2651 HARTING-09-38-012-2651 Datasheet
496Kb / 3P
   Han K 6/6 Pos. M Insert
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com