データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4007-E データシート(PDF) 2 Page - Gulf Semiconductor

部品番号 1N4007-E
部品情報  GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE: 1000V CURRENT: 1.0A
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GULFSEMI [Gulf Semiconductor]
ホームページ  http://www.gulfsemi.com
Logo GULFSEMI - Gulf Semiconductor

1N4007-E データシート(HTML) 2 Page - Gulf Semiconductor

  1N4007-E Datasheet HTML 1Page - Gulf Semiconductor 1N4007-E Datasheet HTML 2Page - Gulf Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES 1N4007-E
Rev.A1
www.gulfsemi.com


同様の部品番号 - 1N4007-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
1N4007-E3-54 VISHAY-1N4007-E3-54 Datasheet
82Kb / 5P
   General Purpose Plastic Rectifier
Revision: 23-Feb-11
More results

同様の説明 - 1N4007-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Gulf Semiconductor
RL101 GULFSEMI-RL101 Datasheet
745Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
1N4001E GULFSEMI-1N4001E Datasheet
86Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
1N4001 GULFSEMI-1N4001 Datasheet
102Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE: 50 TO 1000V CURRENT: 1.0A
1N5399-E GULFSEMI-1N5399-E Datasheet
73Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE: 1000V CURRENT: 1.5A
FR107S GULFSEMI-FR107S Datasheet
1,018Kb / 2P
   FAST SWITCHING PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE: 1000V CURRENT:1.0A
logo
Leshan Radio Company
1A7 LRC-1A7_12 Datasheet
189Kb / 7P
   General Purpose Plastic Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
logo
Gulf Semiconductor
P600A GULFSEMI-P600A Datasheet
180Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 6.0A
RL201 GULFSEMI-RL201 Datasheet
609Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT; 2.0A
1N5391 GULFSEMI-1N5391 Datasheet
93Kb / 3P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE: 50 to 1000V CURRENT: 1.5A
RL151 GULFSEMI-RL151 Datasheet
678Kb / 2P
   GENERAL PURPOSE PLASTIC RECTIFIER VOLTAGE:50 TO 1000V CURRENT: 1.5A
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com