データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS2PCIE2212ZAHR データシート(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
部品番号 TS2PCIE2212ZAHR
部品情報  PCI Express??SIGNAL SWITCH
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS2PCIE2212ZAHR データシート(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS2PCIE2212ZAHR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
www.ti.com
50
TxSA:0P
TxSA:0N
TxSB:0P
TxSB:0N
TxDA:0P
TxDA:0N
TxDB:0P
TxDB:0N
A4
B4
A2
B3
A6
B6
A8
B7
50
50
TS2PCIE2212
CTRL0
A1
GND
TEST
Differential crosstalk
GND
Differential OFF isolation
VDD
Network
Analyzer
VDD
VDD
50
T1(1)
T1(1)
(1) T1 is an external terminal.
TS2PCIE2212
PCI Express™ SIGNAL SWITCH
SCDS209 – JUNE 2006
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION (continued)
Figure 9. Differential Crosstalk and OFF Isolation Test Circuit
9
Submit Documentation Feedback


同様の部品番号 - TS2PCIE2212ZAHR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TS2PCIE2212ZAHR TI-TS2PCIE2212ZAHR Datasheet
202Kb / 12P
[Old version datasheet]   PCI Express SIGNAL SWITCH
More results

同様の説明 - TS2PCIE2212ZAHR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
TS2PCIE2212 TI-TS2PCIE2212 Datasheet
202Kb / 12P
[Old version datasheet]   PCI Express SIGNAL SWITCH
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
PEX8780 AVAGO-PEX8780 Datasheet
540Kb / 5P
   PCI Express Gen3 Switch
PEX8714 AVAGO-PEX8714 Datasheet
375Kb / 4P
   PCI Express Gen3 Switch
PEX8734 AVAGO-PEX8734 Datasheet
556Kb / 5P
   PCI Express Gen3 Switch
PEX8750 AVAGO-PEX8750 Datasheet
565Kb / 5P
   PCI Express Gen3 Switch
PEX8764 AVAGO-PEX8764 Datasheet
590Kb / 5P
   PCI Express Gen3 Switch
PEX8718 AVAGO-PEX8718 Datasheet
348Kb / 4P
   PCI Express Gen3 Switch
logo
Pericom Semiconductor C...
PI7C9X20508GPBNDE PERICOM-PI7C9X20508GPBNDE Datasheet
532Kb / 81P
   PCI EXPRESS PACKET SWITCH
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
PEX8796 AVAGO-PEX8796 Datasheet
570Kb / 5P
   PCI Express Gen3 Switch
logo
PLX Technology
PEX8524 PLX-PEX8524 Datasheet
859Kb / 4P
   Flexible & Versatile PCI Express Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com