データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA6219B データシート(PDF) 2 Page - Rohm

部品番号 BA6219B
部品情報  Reversible motor driver
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA6219B データシート(HTML) 2 Page - Rohm

  BA6219B Datasheet HTML 1Page - Rohm BA6219B Datasheet HTML 2Page - Rohm BA6219B Datasheet HTML 3Page - Rohm BA6219B Datasheet HTML 4Page - Rohm BA6219B Datasheet HTML 5Page - Rohm BA6219B Datasheet HTML 6Page - Rohm BA6219B Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
399
Motor driver ICs
BA6219B / BA6219BFP-Y
FAbsolute maximum ratings (Ta = 25_C)
FRecommended operating conditions (Ta = 25_C)
FElectrical characteristics (unless otherwise noted, Ta = 25_C and VCC = 12V)
FElectrical characteristic curves


同様の部品番号 - BA6219B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
BA6219B ETC2-BA6219B Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
logo
Rohm
BA6219BFP ROHM-BA6219BFP Datasheet
419Kb / 13P
   2.0A or More Reversible Motor Drivers (Single Motor)
BA6219BFP-Y ROHM-BA6219BFP-Y Datasheet
225Kb / 5P
   Motor driver with DC brush
BA6219BFP-Y ROHM-BA6219BFP-Y Datasheet
312Kb / 11P
   Reversible motor drivers (up to 2A series)
BA6219BFP-Y ROHM-BA6219BFP-Y Datasheet
637Kb / 9P
   DC Brush Motor Driver for Paper Feed or Carriage Use
More results

同様の説明 - BA6219B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA6285FS ROHM-BA6285FS Datasheet
155Kb / 9P
   Reversible motor driver
logo
Unisonic Technologies
BA6208 UTC-BA6208_15 Datasheet
192Kb / 4P
   REVERSIBLE MOTOR DRIVER
logo
Rohm
BA6951FS ROHM-BA6951FS Datasheet
303Kb / 5P
   Reversible Motor Driver
BA6222 ROHM-BA6222_1 Datasheet
290Kb / 5P
   Reversible Motor Driver
BA6289F-E2 ROHM-BA6289F-E2 Datasheet
119Kb / 9P
   Reversible motor driver
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
BA6208 TGS-BA6208 Datasheet
639Kb / 4P
   REVERSIBLE MOTOR DRIVER
logo
Rohm
BD6941FM ROHM-BD6941FM Datasheet
333Kb / 5P
   Reversible Motor Driver
BA6208F-E2 ROHM-BA6208F-E2 Datasheet
45Kb / 2P
   Reversible motor driver
BA6247 ROHM-BA6247 Datasheet
121Kb / 6P
   Reversible motor driver
logo
Ceramate Technical
CMD6208 CERAMATE-CMD6208 Datasheet
86Kb / 3P
   Reversible Motor Driver
logo
Unisonic Technologies
UA9287 UTC-UA9287_12 Datasheet
146Kb / 4P
   REVERSIBLE MOTOR DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com