データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU4011 データシート(PDF) 2 Page - Rohm

部品番号 BU4011
部品情報  Quad 2-input NAND gate
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU4011 データシート(HTML) 2 Page - Rohm

  BU4011 Datasheet HTML 1Page - Rohm BU4011 Datasheet HTML 2Page - Rohm BU4011 Datasheet HTML 3Page - Rohm BU4011 Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2
Standard ICs
BU4011B / BU4011BF / BU4011BFV
Electrical characteristics
DC characteristics (unless otherwise noted, VSS = 0V, Ta = 25°C)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Measurement
circuit
Input high-level voltage
VIH
3.5
——
V
5
Fig. 1
7.0
——
10
11.0
15
Input low-level voltage
VIL
——
1.5
V
5
Fig. 1
——
3.0
10
——
4.0
15
Input high-level current
IIH
——
0.3
µA15
VIH = 15V
Fig. 1
Input low-level current
IIL
——
– 0.3
µA15
VIL = 0V
Fig. 1
Output high-level voltage
VOH
4.95
V
5
IO = 0mA
Fig. 1
9.95
10
14.95
15
Output low-level voltage
VOL
——
0.05
V
5
IO = 0mA
Fig. 1
0.05
10
——
0.05
15
Output high-level current
IOH
– 0.16
——
mA
5VOH = 4.6V
Fig. 1
– 0.4
——
10
VOH = 9.5V
– 1.2
——
15
VOH = 13.5V
Output low-level current
IOL
0.44
——
mA
5VOL = 0.4V
Fig. 1
1.1
——
10
VOL = 0.5V
3.0
——
15
VOL = 1.5V
Static current dissipation
IDD
——
1
µA
5
VI = VDD or GND
——
210
——
415
VDD (V)


同様の部品番号 - BU4011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU4011B ROHM-BU4011B Datasheet
505Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
BU4011B ROHM-BU4011B Datasheet
516Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
BU4011B-E2 ROHM-BU4011B-E2 Datasheet
505Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
BU4011BF ROHM-BU4011BF Datasheet
505Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
BU4011BF-E2 ROHM-BU4011BF-E2 Datasheet
505Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
More results

同様の説明 - BU4011

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TC4011BP TOSHIBA-TC4011BP Datasheet
191Kb / 5P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
TC74AC00P TOSHIBA-TC74AC00P Datasheet
244Kb / 6P
   QUAD 2 - INPUT NAND GATE
TC74HC00AP TOSHIBA-TC74HC00AP Datasheet
232Kb / 6P
   QUAD 2 INPUT NAND GATE
logo
National Semiconductor ...
54AC00 NSC-54AC00 Datasheet
129Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74F00 PHILIPS-74F00 Datasheet
68Kb / 8P
   Quad 2-input NAND gate
1990 Oct 04
74AHC00 PHILIPS-74AHC00 Datasheet
74Kb / 16P
   Quad 2-input NAND gate
1999 Sep 23
74ABT00 PHILIPS-74ABT00 Datasheet
95Kb / 10P
   Quad 2-input NAND gate
1995 Sep 18
logo
STMicroelectronics
M54HCT00 STMICROELECTRONICS-M54HCT00 Datasheet
231Kb / 9P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
74ACT00 STMICROELECTRONICS-74ACT00 Datasheet
67Kb / 7P
   QUAD 2-INPUT NAND GATE
April 1997
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT00AF TOSHIBA-TC74HCT00AF_12 Datasheet
202Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate
logo
NXP Semiconductors
74HC00D-Q100 NXP-74HC00D-Q100 Datasheet
229Kb / 15P
   Quad 2-input NAND gate
Rev. 1-12 July 2012
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com