データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BU4030BF データシート(PDF) 2 Page - Rohm

部品番号 BU4030BF
部品情報  Quad exclusive OR gate
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU4030BF データシート(HTML) 2 Page - Rohm

  BU4030BF Datasheet HTML 1Page - Rohm BU4030BF Datasheet HTML 2Page - Rohm BU4030BF Datasheet HTML 3Page - Rohm BU4030BF Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2
Standard ICs
BU4030B / BU4030BF / BU4070B / BU4070BF
Electrical characteristics
DC characteristics (unless otherwise noted, VSS = 0V, Ta = 25°C)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Measurement
circuit
Input high level voltage
VIH
3.5
——
V
5
Fig.1
7.0
——
10
11.0
——
15
Input low level voltage
VIL
——
1.5
V
5
Fig.1
——
3.0
10
——
4.0
15
Input high level current
IIH
——
0.3
µA15
VIH = 15V
Fig.1
Input low level current
IIL
– 0.3
µA15
VIL = 0V
Fig.1
Output high level voltage
VOH
4.95
——
V
5
IO = 0mA
Fig.1
9.95
——
10
14.95
——
15
Output low level voltage
VOL
——
0.05
V
5
IO = 0mA
Fig.1
——
0.05
10
——
0.05
15
Output high level current
IOH
– 0.16
——
mA
5VOH = 4.6V
Fig.1
– 0.4
——
10
VOH = 9.5V
– 1.2
——
15
VOH = 13.5V
Output low level current
IOL
0.44
——
mA
5VOL = 0.4V
Fig.1
1.1
——
10
VOL = 0.5V
3.0
——
15
VOL = 1.5V
Static current dissipation
IDD
——
1
µA
5
VI = VDD or GND
——
210
——
415
VDD (V)


同様の部品番号 - BU4030BF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BU4030BF ROHM-BU4030BF Datasheet
505Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
BU4030BF-E2 ROHM-BU4030BF-E2 Datasheet
505Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
BU4030BF-E2 ROHM-BU4030BF-E2 Datasheet
585Kb / 16P
   Quad 2-Input Exclusive-OR Gate
BU4030BFE2 ROHM-BU4030BFE2 Datasheet
516Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
BU4030BFV ROHM-BU4030BFV Datasheet
505Kb / 22P
   High Voltage CMOS Logic ICs
More results

同様の説明 - BU4030BF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Unisonic Technologies
U74ACT86 UTC-U74ACT86 Datasheet
133Kb / 4P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
logo
STMicroelectronics
HCC4030B STMICROELECTRONICS-HCC4030B Datasheet
276Kb / 12P
   QUAD EXCLUSIVE-OR GATE
logo
National Semiconductor ...
CD4030M NSC-CD4030M Datasheet
97Kb / 4P
   Quad EXCLUSIVE-OR Gate
logo
STMicroelectronics
M54HC86 STMICROELECTRONICS-M54HC86 Datasheet
232Kb / 9P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
M74HCT86-2 STMICROELECTRONICS-M74HCT86-2 Datasheet
174Kb / 8P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HCT86AP TOSHIBA-TC74HCT86AP Datasheet
175Kb / 4P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
TC74LVX86F TOSHIBA-TC74LVX86F Datasheet
240Kb / 8P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
logo
STMicroelectronics
74LVQ86 STMICROELECTRONICS-74LVQ86 Datasheet
57Kb / 8P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
February 1999
logo
Motorola, Inc
MC10113 MOTOROLA-MC10113 Datasheet
104Kb / 5P
   Quad Exclusive OR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC86F TOSHIBA-TC74VHC86F Datasheet
201Kb / 5P
   QUAD EXCLUSIVE OR GATE
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com