データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM-1256 データシート(PDF) 1 Page - Rohm

部品番号 LM-1256
部品情報  16 x 16 matrix displays
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LM-1256 データシート(HTML) 1 Page - Rohm

  LM-1256 Datasheet HTML 1Page - Rohm LM-1256 Datasheet HTML 2Page - Rohm LM-1256 Datasheet HTML 3Page - Rohm LM-1256 Datasheet HTML 4Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
FExternal dimensions (Units: mm)
247
LED displays
16
16 matrix displays
LM-1256 Series
The LM-1256 series are 16
16 matrix
displays which can be used in a wide
variety of applications, including alpha-
bet, numeric, symbol, and graphic dis-
plays. Bright red and red are available,
as well as a dual-color red / green type.
FApplications
Light sources for displays
FFeatures
1) 16
16 dot matrix
Circular emitters.
2) External dimensions: 32
32
5.4 mm
3) Emitters: Circular, 1.6 mm diameter
4) Black package.
FSelection guide


同様の部品番号 - LM-1256

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
LM-1256 ROHM-LM-1256 Datasheet
88Kb / 4P
   16횞16 matrix displays
LM-1256LB1 ROHM-LM-1256LB1 Datasheet
88Kb / 4P
   16횞16 matrix displays
LM-1256 ROHM-LM-1256_1 Datasheet
88Kb / 4P
   16횞16 matrix displays
More results

同様の説明 - LM-1256

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
LM-2256 ROHM-LM-2256_1 Datasheet
146Kb / 5P
   16 x 16 matrix displays
LM-2256 ROHM-LM-2256 Datasheet
99Kb / 4P
   16 x 16 matrix displays
LUM-256HMU356 ROHM-LUM-256HMU356 Datasheet
54Kb / 2P
   16 x 16 dot matrix unit
LUM-256HML350 ROHM-LUM-256HML350 Datasheet
54Kb / 2P
   16 x 16 dot matrix unit
logo
LUMEX INC.
LCM-H01602DSF-C LUMEX-LCM-H01602DSF-C Datasheet
249Kb / 2P
   16 X 2 LCD Matrix
logo
Rohm
LM-2512 ROHM-LM-2512 Datasheet
79Kb / 3P
   16 x 32 matrix display
logo
SHOUDING Shouding Semic...
SD16S1Y SHOUDING-SD16S1Y Datasheet
3Mb / 20P
   GB2312 standard 16 X 16 dot matrix chip
logo
Rohm
LUM-512HML320 ROHM-LUM-512HML320 Datasheet
56Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
LUM-512HU351 ROHM-LUM-512HU351 Datasheet
94Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
LUM-512HMU309 ROHM-LUM-512HMU309 Datasheet
55Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com