データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM-2512 データシート(PDF) 1 Page - Rohm

部品番号 LM-2512
部品情報  16 x 32 matrix display
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

LM-2512 データシート(HTML) 1 Page - Rohm

  LM-2512 Datasheet HTML 1Page - Rohm LM-2512 Datasheet HTML 2Page - Rohm LM-2512 Datasheet HTML 3Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
FExternal dimensions (Units: mm)
255
LED displays
16
32 matrix display
LM-2512 Series
The LM-2512 series are a 16
32 ma-
trix display which can be used in a wide
variety of applications, including alpha-
bet, numeric, symbol, and graphic dis-
plays. Dual-color red / green is avail-
able.
FApplications
Light sources for displays
FFeatures
1) 16
32 dot matrix
Circular emitters : 2.0 mm diameter
2) External dimensions: 39.9 79.9 6.2
mm
3) Black package.
FSelection guide
FPin assignments
FInternal circuit schematic


同様の部品番号 - LM-2512

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
LM-200LED ETC2-LM-200LED Datasheet
208Kb / 3P
   Lux or Foot-candle user selectable measurement units
logo
Rohm
LM-2035 ROHM-LM-2035 Datasheet
65Kb / 3P
   5 x 7 matrix displays
LM-2035 ROHM-LM-2035 Datasheet
69Kb / 4P
   5 x 7 matrix display
LM-2035LB ROHM-LM-2035LB Datasheet
69Kb / 4P
   5 x 7 matrix display
LM-2035MB ROHM-LM-2035MB Datasheet
69Kb / 4P
   5 x 7 matrix display
More results

同様の説明 - LM-2512

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
LUM-512HML320 ROHM-LUM-512HML320 Datasheet
56Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
LUM-512HU351 ROHM-LUM-512HU351 Datasheet
94Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
LUM-512HMU309 ROHM-LUM-512HMU309 Datasheet
55Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
LUM-512CD300 ROHM-LUM-512CD300 Datasheet
56Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
LPM-5123MU350 ROHM-LPM-5123MU350 Datasheet
81Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
LUM-512HML350 ROHM-LUM-512HML350_08 Datasheet
92Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
LUM-512CU300 ROHM-LUM-512CU300 Datasheet
56Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
LPM-5123Y320 ROHM-LPM-5123Y320 Datasheet
80Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
LUM-512HML303 ROHM-LUM-512HML303 Datasheet
55Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
LUM-512CMU320 ROHM-LUM-512CMU320 Datasheet
55Kb / 2P
   16 x 32 dot matrix unit
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com