データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RB451F データシート(PDF) 1 Page - Rohm

部品番号 RB451F
部品情報  Schottky barrier diode
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RB451F データシート(HTML) 1 Page - Rohm

  RB451F Datasheet HTML 1Page - Rohm RB451F Datasheet HTML 2Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
RB451F
Diodes
Schottky barrier diode
RB451F
!
!
!
!Applications
Low power rectification
!
!
!
!Features
1) Small surface mounting type. (UMD3)
2) Low VF. (VF=0.45V Typ. at 100mA)
3) High reliability.
!
!
!
!Construction
Silicon epitaxial planar
!
!
!
!Circuit
!
!
!
!External dimensions
(Units : mm)
(All leads have the same dimensions)
0
~0.1
0.15
±0.05
0.3
±0.1
2.0
±0.2
1.3
±0.1
0.65
0.65
0.9
±0.1
0.3
0.6
ROHM : UMD3
EIAJ : SC - 70
JEDEC : SOT - 323
!
!
!
!Absolute maximum ratings
(Ta = 25
°C)
Parameter
Symbol
Limits
Unit
Peak reverse voltage
VRM
40
V
DC reverse voltage
VR
40
V
Mean rectifying current
IO
0.1
A
Peak forward surge current∗
IFSM
1A
Tj
125
°C
Storage temperature
Tstg
°C
∗ 60Hz for 1
Junction temperature
−40~+125
!
!
!
!Electrical characteristics
(Ta = 25
°C)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Conditions
Forward voltage
VF1
−−
0.55
V
IF
=100mA
VF2
−−
0.34
V
IF
=10mA
Reverse current
IR
−−
30
µA
VR
=10V
Capacitance between terminals
6.0
pF
VR
=10V, f=1MHz
Note) ESD sensitive product handling required.
CT


同様の部品番号 - RB451F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RB451F ROHM-RB451F Datasheet
189Kb / 4P
   Shottky barrier diode
logo
Guangdong Kexin Industr...
RB451F KEXIN-RB451F Datasheet
43Kb / 1P
   Schottky barrier diode
logo
Rohm
RB451F ROHM-RB451F Datasheet
1,007Kb / 4P
   Schottky Barrier Diode
RB451F ROHM-RB451F Datasheet
1Mb / 8P
   Schottky Barrier Diode
RB451F_ ROHM-RB451F_ Datasheet
189Kb / 4P
   Shottky barrier diode
More results

同様の説明 - RB451F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RB070M-30 ROHM-RB070M-30_1 Datasheet
131Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB095B-40 ROHM-RB095B-40_09 Datasheet
451Kb / 4P
   Schottky barrier Diode
RB161L-40 ROHM-RB161L-40_2 Datasheet
161Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB205T-60 ROHM-RB205T-60_10 Datasheet
348Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB215T-60 ROHM-RB215T-60_10 Datasheet
308Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB496EA ROHM-RB496EA_1 Datasheet
195Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB521CS-30 ROHM-RB521CS-30_09 Datasheet
366Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RB551V-30 ROHM-RB551V-30_1 Datasheet
132Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX101VA-30 ROHM-RSX101VA-30_1 Datasheet
147Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301L-30 ROHM-RSX301L-30_1 Datasheet
181Kb / 4P
   Schottky barrier diode
RSX301LA-30 ROHM-RSX301LA-30_10 Datasheet
364Kb / 4P
   Schottky barrier diode
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com