データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SD-19022-012 データシート(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 SD-19022-012
部品情報  Krimptite??Quick Disconnect, Male, for 10-12 (5.00-3.30) Wire
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.

SD-19022-012 データシート(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  SD-19022-012 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. SD-19022-012 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


同様の部品番号 - SD-19022-012

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
SD-19022-017 MOLEX4-SD-19022-017 Datasheet
87Kb / 2P
   Krimptite??Quick Disconnect
More results

同様の説明 - SD-19022-012

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
0190220015 MOLEX4-0190220015 Datasheet
88Kb / 2P
   Krimptite??Quick Disconnect, Male, for 10-12 (5.00-3.30) Wire, Box, Tab 6.35mm(.250
0190160070 MOLEX4-0190160070 Datasheet
89Kb / 2P
   Krimptite??Quick Disconnect, Female, for 10-12 (5.00-3.30) Wire, Mylar Tape, Tab6.35mm (.250
0190010011 MOLEX3-0190010011 Datasheet
103Kb / 3P
   Avikrimp Quick Disconnect, Male, for 10-12 (5.00-3.30), Mylar Tape,
0190020044 MOLEX3-0190020044 Datasheet
109Kb / 3P
   Avikrimp Quick Disconnect, Female, for 10-12 (5.00-3.30) Wire, Box
0190160069 MOLEX4-0190160069 Datasheet
89Kb / 2P
   Krimptite??Quick Disconnect, Female, for 10-12 (5.00-3.30) Wire, Box, Tab 6.35mm(.250") x 0.81mm (.032")
0190230009 MOLEX4-0190230009 Datasheet
125Kb / 2P
   InsulKrimp??Quick Disconnect, Male, for 10-12 (5.00-3.30) Wire, Mylar Tape, Tab6.35mm (.250") x 0.81mm (.032")
0190230008 MOLEX4-0190230008 Datasheet
124Kb / 2P
   InsulKrimp??Quick Disconnect, Male, for 10-12 (5.00-3.30) Wire, Box, Tab 6.35mm(.250") x 0.81mm (.032")
0190160082 MOLEX4-0190160082 Datasheet
115Kb / 2P
   Krimptite??Quick Disconnect, Female, for 12-14 (3.30-2.00) Wire, Box, Tab 4.75mm
0190010010 MOLEX3-0190010010 Datasheet
102Kb / 2P
   Avikrimp Quick Disconnect, Male, for 10-12 (5.00-3.30), Box, Tab 6.35mm (.250") x 0.81mm (.032")
0190160086 MOLEX4-0190160086 Datasheet
336Kb / 5P
   Krimptite??Quick Disconnect, Female, for 12-14 (3.30-2.00) Wire, Mylar Tape, Tab6.35mm (.250
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com