データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A-259X データシート(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 A-259X
部品情報  InsulKrimp??Snap Plug, for 18-22 AWG Wire, 24.13mm (.950") Length
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.

A-259X データシート(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  A-259X Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. A-259X Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. A-259X Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
This document was generated on 04/13/2010
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION


同様の部品番号 - A-259X

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
A-2599-03AG MOLEX1-A-2599-03AG Datasheet
2Mb / 3P
   5.08mm (.200") Pitch KK짰 Header, Vertical, with Polarizing Backwall, 3 Circuits, Gold (Au) Plating
A-2599-11AG MOLEX1-A-2599-11AG Datasheet
2Mb / 3P
   5.08mm (.200") Pitch KK짰 Header, Vertical, with Polarizing Backwall, 11 Circuits, Gold (Au) Plating
A-2599-12A MOLEX1-A-2599-12A Datasheet
211Kb / 4P
   5.08mm (.200") Pitch KK짰 Header, Vertical, with Polarizing Backwall, 12 Circuits, Tin (Sn) Plating
A-2599-12AG MOLEX1-A-2599-12AG Datasheet
2Mb / 3P
   5.08mm (.200") Pitch KK짰 Header, Vertical, with Polarizing Backwall, 12 Circuits, Gold (Au) Plating
A-2599-12BG MOLEX1-A-2599-12BG Datasheet
2Mb / 3P
   5.08mm (.200") Pitch KK짰 Header, Vertical, with Polarizing Backwall, 12 Circuits, Gold (Au) Plating
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com