データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC145537EVK データシート(PDF) 3 Page - Motorola, Inc

部品番号 MC145537EVK
部品情報  MC14LC5540 ADPCM Codec Evaluation Kit
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOTOROLA [Motorola, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

MC145537EVK データシート(HTML) 3 Page - Motorola, Inc

  MC145537EVK Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145537EVK Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145537EVK Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145537EVK Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MC145537EVK
MOTOROLA
3
Photo not available electronically.
For complete document, order through
the Literature Center
3 V/ 5 V
LEVEL SHIFT
5 V/ 3 V
5 V/3 V
LEVEL SHIFT
EIA–232
CLOCKS
ANALOG
INTERFACE
SCI
PIEZO
SPEAKER
+3 V
GND
+5 V
MC145407
EIA–232 DRIVER/RECEIVER
MC68HC705C8
MICROCONTROLLER
MC14LC5540
ADPCM CODEC
CLOCK GENERATION
CIRCUITRY
Figure 1. MC145537EVK Block Diagram


同様の部品番号 - MC145537EVK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC14553 MOTOROLA-MC14553 Datasheet
231Kb / 8P
   3-Digit BCD Counter
MC145532 MOTOROLA-MC145532 Datasheet
220Kb / 16P
   ADPCM Transcoder
MC145532DW MOTOROLA-MC145532DW Datasheet
220Kb / 16P
   ADPCM Transcoder
MC145532L MOTOROLA-MC145532L Datasheet
220Kb / 16P
   ADPCM Transcoder
MC14553B MOTOROLA-MC14553B Datasheet
231Kb / 8P
   3-Digit BCD Counter
More results

同様の説明 - MC145537EVK

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC14LC5540 MOTOROLA-MC14LC5540 Datasheet
193Kb / 18P
   ADPCM Codec
MC145540 MOTOROLA-MC145540 Datasheet
854Kb / 116P
   ADPCM Codec
logo
List of Unclassifed Man...
ML7029 ETC2-ML7029 Datasheet
366Kb / 29P
   Multifunction ADPCM CODEC
logo
LAPIS Semiconductor Co....
ML7029 LAPIS-ML7029 Datasheet
362Kb / 29P
   Multifunction ADPCM CODEC
logo
OKI electronic componet...
ML7029 OKI-ML7029 Datasheet
163Kb / 29P
   Multifunction ADPCM CODEC
MSM7590L-01 OKI-MSM7590L-01 Datasheet
173Kb / 26P
   Multi-Function ADPCM CODEC
logo
List of Unclassifed Man...
VS1103B ETC2-VS1103B Datasheet
559Kb / 61P
   MIDI/ADPCM AUDIO CODEC
logo
ELAN Microelectronics C...
EM77565 EMC-EM77565 Datasheet
318Kb / 25P
   ADPCM WITH PCM CODEC
logo
OKI electronic componet...
MSM7540L OKI-MSM7540L Datasheet
131Kb / 15P
   Single Rail ADPCM CODEC
MSM7540 OKI-MSM7540 Datasheet
156Kb / 16P
   Single Rail ADPCM CODEC
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com