データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

P-8139-032 データシート(PDF) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 P-8139-032
部品情報  Avikrimp??Quick Disconnect, Female, for 12-14 (3.30-2.00) Wire, Box, Tab 4.75mm(.187") x 0.81mm (.032")
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX4 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX4 - Molex Electronics Ltd.

P-8139-032 データシート(HTML) 2 Page - Molex Electronics Ltd.

  P-8139-032 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. P-8139-032 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


同様の部品番号 - P-8139-032

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Molex Electronics Ltd.
P-8139-032T MOLEX4-P-8139-032T Datasheet
238Kb / 3P
   Avikrimp??Quick Disconnect, Female, for 12-14 (3.30-2.00) Wire, Mylar Tape, Tab4.75mm (.187") x 0.81mm (.032")
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com