データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KM416RD2D データシート(PDF) 7 Page - Samsung semiconductor

部品番号 KM416RD2D
部品情報  128/144Mbit RDRAM 256K x 16/18 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM
Download  64 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
ホームページ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KM416RD2D データシート(HTML) 7 Page - Samsung semiconductor

Back Button KM416RD2D Datasheet HTML 3Page - Samsung semiconductor KM416RD2D Datasheet HTML 4Page - Samsung semiconductor KM416RD2D Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor KM416RD2D Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor KM416RD2D Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor KM416RD2D Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor KM416RD2D Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KM416RD2D Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KM416RD2D Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 64 page
background image
Page 4
KM416RD8AC(D)/KM418RD8AC(D)
Direct RDRAM
Rev. 1.01 Oct. 1999
Figure 2: 128/144 Mbit Direct RDRAM Block Diagram
Bank 31
DQA8..DQA0
Bank 30
Bank 29
Bank 18
Bank 17
Bank 16
Bank 15
Bank 14
Bank 13
Bank 1
Bank 0
DQB8..DQB0
9
1:8 Demux
1:8 Demux
Packet Decode
9
5
3
ROW2..ROW0
COL4..COL0
CTM CTMN
CFM CFMN
2
SCK,CMD
RCLK
TCLK
Control Registers
DC
COP
C
BC
MA
MB
DX
XOP
BX
DR
R
ROP
BR
8
8
6
5
5
5
5
5
6
9
5
5
11
AV
M
S
Write
Buffer
Match
Match
Mux
Match
DEVID
512x64x144
Internal DQB Data Path
Column Decode & Mask
72
9
9
72
9
DM
REFR
Row Decode
Mux
ACT
RD, WR
Power Modes
DRAM Core
Mux
XOP Decode
PREX
PREC
9
9
9
9
72
9
9
9
PRER
COLX
COLC
COLM
2
SIO0,SIO1
Sense Amp
Internal DQA Data Path
Packet Decode
ROWA
ROWR
RCLK
RCLK
RQ7..RQ5 or
RQ4..RQ0 or
32x72
72
32x72
32x72
Bank 2


同様の部品番号 - KM416RD2D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
KM416RD8AS SAMSUNG-KM416RD8AS Datasheet
3Mb / 64P
   128Mbit RDRAM 256K x 16 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM for Consumer Package
KM416RD8AS-RBM80 SAMSUNG-KM416RD8AS-RBM80 Datasheet
3Mb / 64P
   128Mbit RDRAM 256K x 16 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM for Consumer Package
KM416RD8AS-SCM80 SAMSUNG-KM416RD8AS-SCM80 Datasheet
3Mb / 64P
   128Mbit RDRAM 256K x 16 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM for Consumer Package
More results

同様の説明 - KM416RD2D

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Samsung semiconductor
K4R271669A SAMSUNG-K4R271669A Datasheet
3Mb / 64P
   256K x 16/18 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM
K4R881869M SAMSUNG-K4R881869M Datasheet
3Mb / 64P
   288Mbit RDRAM 512K x 18 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM
KM416RD8AS SAMSUNG-KM416RD8AS Datasheet
3Mb / 64P
   128Mbit RDRAM 256K x 16 bit x 2*16 Dependent Banks Direct RDRAMTM for Consumer Package
K4R271669B SAMSUNG-K4R271669B Datasheet
306Kb / 20P
   256K x 16/18 bit x 32s banks Direct RDRAMTM
K4R761869A-F SAMSUNG-K4R761869A-F Datasheet
313Kb / 20P
   576Mbit RDRAM (A-die) 1M x 18bit x 32s banks Direct RDRAMTM
logo
Integrated Circuit Solu...
IC42S16101 ICSI-IC42S16101 Datasheet
759Kb / 78P
   512K x 16 Bit x 2 Banks (16-MBIT) SDRAM
IC42S16102 ICSI-IC42S16102 Datasheet
764Kb / 78P
   512K x 16 Bit x 2 Banks (16-MBIT) SDRAM
logo
Winbond
W981616AH WINBOND-W981616AH Datasheet
1Mb / 40P
   512K x 2 BANKS x 16 BIT SDRAM
logo
Hynix Semiconductor
HY57V161610D HYNIX-HY57V161610D Datasheet
73Kb / 13P
   2 Banks x 512K x 16 Bit Synchronous DRAM
logo
A-Data Technology
ADS4616A4A A-DATA-ADS4616A4A Datasheet
530Kb / 8P
   Synchronous DRAM(512K X 16 Bit X 2 Banks)
Rev 1 December, 2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com