データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74320-5004 データシート(PDF) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 74320-5004
部品情報  MicroCross??DVI-D Digital Visual Interface, PCB Receptacle, Panel Mount, ThroughHole, Vertical, Gold Flash, Lead Free, 2.34mm (.092") P.C. Tail Length, 24 Circuits
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX8 [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX8 - Molex Electronics Ltd.

74320-5004 データシート(HTML) 4 Page - Molex Electronics Ltd.

  74320-5004 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd. 74320-5004 Datasheet HTML 2Page - Molex Electronics Ltd. 74320-5004 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. 74320-5004 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image


同様の部品番号 - 74320-5004

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
MolexKits
74320-5000 MOLEXKITS-74320-5000 Datasheet
80Kb / 6P
   Includes HDMI, HDMI to DVI-D, MicroCross DVI-D and DVI-I, DisplayPort, IEEE1394-1395, USB Type A and B, USB OTG (On-the-Go) mini-B, Micro USB-B
logo
Molex Electronics Ltd.
74320-5000 MOLEX8-74320-5000 Datasheet
231Kb / 4P
   MicroCross??DVI-D Digital Visual Interface, PCB Receptacle, Panel Mount, ThroughHole, Vertical, 0.76關m (30關") Gold (Au), Lead Free, Screw Hole, 4-40 Thread, 24
logo
MolexKits
74320-5000 MOLEXKITS-74320-5000 Datasheet
80Kb / 6P
   Deluxe Audio Video Data Application Kit
logo
Molex Electronics Ltd.
74320-5006 MOLEX8-74320-5006 Datasheet
230Kb / 4P
   MicroCross??DVI-D Digital Visual Interface, PCB Receptacle, Panel Mount, Through Hole, Vertical, Gold (Au) Flash, Lead Free, 2.79mm (.110") P.C.Tail Length, 24 Circuits
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com