データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BTA35 データシート(PDF) 2 Page - Sirectifier Global Corp.

部品番号 BTA35
部品情報  Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SIRECT [Sirectifier Global Corp.]
ホームページ  http://www.sirectsemi.com
Logo SIRECT - Sirectifier Global Corp.

BTA35 データシート(HTML) 2 Page - Sirectifier Global Corp.

  BTA35 Datasheet HTML 1Page - Sirectifier Global Corp. BTA35 Datasheet HTML 2Page - Sirectifier Global Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
BTB/BTA35
Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
STATIC CHARACTERISTICS
Note 1: minimum IGT is guaranted at 5% of IGT max.
Note 2: for both polarities of A2 referenced to A1
Symbol
Test Conditions
Value
Unit
VTM (2)
ITM = 60 A
tp = 380 µs
Tj = 25°C
MAX.
1.8
V
Vto (2)
Threshold voltage
Tj = 125°C
MAX.
0.85
V
Rd (2)
Dynamic resistance
Tj = 125°C
MAX.
10
m
IDRM
IRRM
VDRM = VRRM
Tj = 25°C
MAX.
5
µ
A
Tj = 125°C
5
mA
THERMAL RESISTANCES
Symbol
Parameter
Value
Unit
Rth(j-c)
Junction to case (AC)
0.97
°C/W
Rth(j-a)
Junction to ambient
°C/W
50
PRODUCT SELECTOR
Part Number
Voltage (xxx)
Sensitivity
Type
Package
200 V
1000 V
BTB/BTA35
X
X
50 mA
Standard
TO-247AD
OTHER INFORMATION
Part Number
Marking
Weight
Base
quantity
Packing
mode
BTB/BTA35
BTB/BTA35
4.5 g
120
Bulk
~~


同様の部品番号 - BTA35

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sirectifier Semiconduct...
BTA35 SIRECTIFIER-BTA35 Datasheet
118Kb / 2P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Cystech Electonics Corp...
BTA3513I3 CYSTEKEC-BTA3513I3 Datasheet
254Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA3513J3 CYSTEKEC-BTA3513J3 Datasheet
325Kb / 8P
   CYStek Product Specification
More results

同様の説明 - BTA35

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sirectifier Semiconduct...
BTB08 SIRECTIFIER-BTB08 Datasheet
337Kb / 5P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Global Corp...
BTA26 SIRECT-BTA26 Datasheet
990Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
BTA06 SIRECT-BTA06 Datasheet
1Mb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
BTA10 SIRECT-BTA10 Datasheet
1Mb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Semiconduct...
BTB15 SIRECTIFIER-BTB15 Datasheet
267Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Global Corp...
BTA15 SIRECT-BTA15 Datasheet
1Mb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
logo
Sirectifier Semiconduct...
BTB41 SIRECTIFIER-BTB41 Datasheet
163Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
BTB06 SIRECTIFIER-BTB06 Datasheet
341Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
BTB26 SIRECTIFIER-BTB26 Datasheet
266Kb / 4P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
BTB35 SIRECTIFIER-BTB35 Datasheet
118Kb / 2P
   Discrete Triacs(Non-Isolated/Isolated)
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com