データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS-3000-112 データシート(PDF) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

部品番号 TS-3000-112
部品情報  3000W True Sine Wave DC-AC Power Inverter
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MEANWELL [Mean Well Enterprises Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.meanwell.com
Logo MEANWELL - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

TS-3000-112 データシート(HTML) 2 Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.

  TS-3000-112 Datasheet HTML 1Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd. TS-3000-112 Datasheet HTML 2Page - Mean Well Enterprises Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
TYPE-A
Receptacletype
Country
Certificate
TYPE-B
TYPE-C
TYPE-D
TYPE-E
TYPE-F
USA
EUROPE
AUSTRALIA
U.K
JAPAN
GFCI
(Expectfor48Vinput)
ACOutputReceptacle(optional)
E13
On
BatLow
Saving
Setting
Remote
port
INVERTER
LOAD
100
BATTERY
0
100
0
c u
i t Br e
s
s
t o
R
e
ACOUTPUT
ACINTPUT
ACOUTPUT
ACOUTPUT
ACINTPUT
ACOUTPUT
On
BatLow
Saving
Setting
Remote
port
INVERTER
LOAD
100
BATTERY
0
100
0
c u
i t Br e
s
s
t o
R
e
ON
OFF
ON
OFF
31.29
31.29
Type-A
Type-B
Chassis
Chassis
Ground
Ground
Cat.No.(1GG1HS-212)
Cat.No.(1GG1HS-212)
WireRange(10-4 AWGStr
WireRange(10-4 AWGStr
CuSolderedWires)
CuSolderedWires)
Torque(17.7-26.5inlb)
Torque(17.7-26.5inlb)
122.44
161.84
direction
Airflow
direction
Airflow
273
283.5
7.5
AC OUTPUT
FG
NC
L
NC
N
3000W TrueSineWaveDC-ACPowerInverter
T S - 3 0 0 0 series
A :TYPE A OUTLET
B :TYPEBOUTLET
C:TYPECOUTLET
D:TYPEDOUTLET
E:TYPEEOUTLET
F:TYPEFOUTLET
TS:Truesinewaveinverter
12:12VDC
24:24VDC
Bat.Voltage:
48:48VDC
1:110VAC
2:230VAC
Output:
O/P Wattage:3000W
TS
3000
112 A
E
E
13
13
FileName:TS-3000-SPEC2010-04-09
CURVE1
AMBIENTTEMPERATURE(
)
0
10
20
30
40
50
60
70
20
40
60
80
100
Unit:mm
MechanicalSpecification
DeratingCurve


同様の部品番号 - TS-3000-112

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
TS-3000-112 MEANWELL-TS-3000-112 Datasheet
829Kb / 2P
   3000W True Sine Wave DC-AC Inverter
TS-3000-112 MEANWELL-TS-3000-112 Datasheet
829Kb / 2P
   3000W True Sine Wave DC-AC Inverter
TS-3000-112 MEANWELL-TS-3000-112 Datasheet
864Kb / 2P
   3000W True Sine Wave DC-AC Inverter
More results

同様の説明 - TS-3000-112

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mean Well Enterprises C...
TS-3000 MEANWELL-TS-3000_11 Datasheet
829Kb / 2P
   3000W True Sine Wave DC-AC Inverter
TS-3000_1012 MEANWELL-TS-3000_1012 Datasheet
829Kb / 2P
   3000W True Sine Wave DC-AC Inverter
TS-3000 MEANWELL-TS-3000_12 Datasheet
864Kb / 2P
   3000W True Sine Wave DC-AC Inverter
TN-3000 MEANWELL-TN-3000 Datasheet
1Mb / 4P
   3000W True Sine Wave DC-AC Inverter with Solar Charger
TN-3000_1105 MEANWELL-TN-3000_1105 Datasheet
1Mb / 4P
   3000W True Sine Wave DC-AC Inverter with Solar Charger
TN-3000 MEANWELL-TN-3000_11 Datasheet
1Mb / 4P
   3000W True Sine Wave DC-AC Inverter with Solar Charger
TS-1500 MEANWELL-TS-1500_11 Datasheet
328Kb / 2P
   1500W True Sine Wave DC-AC Power Inverter
TS-400 MEANWELL-TS-400_12 Datasheet
365Kb / 2P
   400W True Sine Wave DC-AC Power Inverter
TS-200 MEANWELL-TS-200_10 Datasheet
360Kb / 2P
   200W True Sine Wave DC-AC Power Inverter
TS-1500 MEANWELL-TS-1500 Datasheet
305Kb / 2P
   1500W True Sine Wave DC-AC Power Inverter
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com