データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FW236 データシート(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 FW236
部品情報  Load Switching Applications
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

FW236 データシート(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  FW236 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device FW236 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device FW236 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device FW236 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
No.6268-2/4
FW236
Switching Time Test Circuit
Electrical Connection
Continued from preceding page.
PW=10
µs
D.C.
≤1%
4V
0V
VIN
P.G
50
G
S
FW236
ID=6A
RL=1.67Ω
VDD=10V
VOUT
VIN
D
r
e
t
e
m
a
r
a
Pl
o
b
m
y
Ss
n
o
i
t
i
d
n
o
C
s
g
n
i
t
a
R
t
i
n
U
n
i
mp
y
tx
a
m
e
c
n
a
t
i
c
a
p
a
C
t
u
p
n
Is
s
i
CV S
D
z
H
M
1
=
f
,
V
0
1
=0
0
7F
p
e
c
n
a
t
i
c
a
p
a
C
t
u
p
t
u
Os
s
o
CV S
D
z
H
M
1
=
f
,
V
0
1
=0
0
2F
p
e
c
n
a
t
i
c
a
p
a
C
r
e
f
s
n
a
r
T
e
s
r
e
v
e
Rs
s
r
CV S
D
z
H
M
1
=
f
,
V
0
1
=0
5
1F
p
e
m
i
T
y
a
l
e
D
N
O
-
n
r
u
Tt
)
n
o
(
d
t
i
u
c
r
i
C
t
s
e
T
d
e
i
f
i
c
e
p
s
e
e
S4
1s
n
e
m
i
T
e
s
i
Rtr
t
i
u
c
r
i
C
t
s
e
T
d
e
i
f
i
c
e
p
s
e
e
S0
0
2s
n
e
m
i
T
y
a
l
e
D
F
F
O
-
n
r
u
Tt
)
f
f
o
(
d
t
i
u
c
r
i
C
t
s
e
T
d
e
i
f
i
c
e
p
s
e
e
S5
7s
n
e
m
i
T
ll
a
Ftf
t
i
u
c
r
i
C
t
s
e
T
d
e
i
f
i
c
e
p
s
e
e
S0
2
1s
n
e
g
r
a
h
C
e
t
a
G
l
a
t
o
Tg
QV S
D
V
,
V
0
1
=
S
G
I
,
V
0
1
=
D
A
6
=4
2C
n
e
g
r
a
h
C
e
c
r
u
o
S
-
o
t
-
e
t
a
Gs
g
QV S
D
V
,
V
0
1
=
S
G
I
,
V
0
1
=
D
A
6
=5
.
1C
n
e
g
r
a
h
C
"
r
e
ll
i
M
"
n
i
a
r
D
-
o
t
-
e
t
a
Gd
g
QV S
D
V
,
V
0
1
=
S
G
I
,
V
0
1
=
D
A
6
=2
.
3C
n
e
g
a
t
l
o
V
d
r
a
w
r
o
F
e
d
o
i
DV D
S
IS
V
,
A
6
=
S
G
0
=6
8
.
02
.
1V
RDS(on) -- Ta
60
50
40
30
20
10
150
125
100
75
50
25
0
--25
--50
0
RDS(on) -- VGS
90
70
80
40
50
0
30
24
06
12
10
8
0
0
ID -- VGS
12
10
8
6
4
2
0.4
1.4
1.2
1.8
2.0
ID -- VDS
12
10
8
6
4
2
0.5
1.0
1.5
2.5
3.0
IT00458
IT00459
IT00460
IT00461
0
0
2.0
20
10
60
0.2
0.6
1.6
1.0
0.8
1.5V
Ta=25
°C
ID=2A
6A
Ta=25
°C
VGS=1.0V
ID=2A,
VGS
=2.5V
ID=6A,
VGS
=4.0V
VDS=10V
Drain-to-Source Voltage, VDS –V
Gate-to-Source Voltage, VGS –V
Gate-to-Source Voltage, VGS –V
Ambient Temperature, Ta – ˚C
D1
D1
D2
D2
S1
G1
S2
G2
(Top view)


同様の部品番号 - FW236

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
FW231 SANYO-FW231 Datasheet
165Kb / 4P
   Load Switching Applications
FW231A SANYO-FW231A Datasheet
44Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET General-Purpose Switching Device
FW231A SANYO-FW231A Datasheet
45Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
FW231A-TL-E SANYO-FW231A-TL-E Datasheet
45Kb / 4P
   General-Purpose Switching Device Applications
FW232 SANYO-FW232 Datasheet
30Kb / 4P
   Load Switching Applications
More results

同様の説明 - FW236

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
FTD2014 SANYO-FTD2014 Datasheet
41Kb / 4P
   Load Switching Applications
FTD2022 SANYO-FTD2022 Datasheet
41Kb / 4P
   Load Switching Applications
FW133 SANYO-FW133 Datasheet
29Kb / 4P
   Load Switching Applications
FW232 SANYO-FW232 Datasheet
30Kb / 4P
   Load Switching Applications
FSS131 SANYO-FSS131 Datasheet
28Kb / 4P
   Load Switching Applications
FTD1012 SANYO-FTD1012 Datasheet
28Kb / 4P
   Load Switching Applications
FW231 SANYO-FW231 Datasheet
165Kb / 4P
   Load Switching Applications
FW138 SANYO-FW138 Datasheet
30Kb / 4P
   Load Switching Applications
logo
Toshiba Semiconductor
SSM3J56MFV TOSHIBA-SSM3J56MFV Datasheet
196Kb / 6P
   Load Switching Applications
SSM3K48FU TOSHIBA-SSM3K48FU Datasheet
204Kb / 5P
   Load Switching Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com