データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA1231N データシート(PDF) 3 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 LA1231N
部品情報  FM IF System
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA1231N データシート(HTML) 3 Page - Sanyo Semicon Device

  LA1231N Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LA1231N Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LA1231N Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA1231N Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA1231N Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA1231N Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA1231N Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LA1231N Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
LA1231N
No.660-3/8
Recommended Operating Conditions at Ta=25°C
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
Unit
Supply voltage
VCC
12
V
Operating Characteristics at Ta=25°C, VCC=12V, f=10.7MHz
Parameter
Symbol
Conditions
Ratings
min
typ
max
Unit
Quiescent current
ICCO
22
30
mA
Current drain
ICC
VIN=100dBµ
26.5
33
mA
Demodulated output
Vo
VIN=100dBµ, 400Hz-100% mod
240
330
460
mVrms
S/N
VIN=100dBµ, 400Hz-100% mod
72
78.5
dB
Input limiting voltage
VIN(lim)
Vo 3dB down, 400Hz-100% mod
25
31
dBµ
Total harmonic distortion
THD
VIN=100dBµ, 400Hz-100% mod
0.05
0.3
%
Muting sensitivity
VIN(mute)
V12=1.4V
23
29
35
dBµ
Muting attenuation
Mute(att)
V5=2V, VIN=100dBµ,
60
65
dB
400Hz-100% mod
Muting bandwidth
BW(mute) VIN=100dBµ, V12=1.4V
140
220
370
kHz
AM rejection ratio
AMR
VIN=100dBµ, FM : 400Hz-100% mod
45
60
dB
AM : 1kHz-30% mod
Muting driving output
V12
Quiescent
4.0
4.9
6.0
V
VIN=100dBµ
0
0
0.3
V
Signal meter driving output
V13
Quiescent
0
0
0.1
V
VIN=70dBµ
1.9
3.0
4.2
V
VIN=100dBµ
4.5
5.5
V
AGC output
V15
Quiescent
4.2
5.0
5.5
V
VIN=100dBµ
0
0
0.5
V
IF off current
I15(off)
Quiescent, V8-10≤20mV
10
35
60
µA
Voltage of muting operation
V16(mute) VIN=100dBµ, V12=1.4V
0.7
0.84
1.0
V
Offset voltage
V6-10 B
Quiescent, pin 6-10
–0.5
0
+0.5
V
V7-10 B
Quiescent, pin 7-10, R7-10=5.1kΩ
–0.25
0
+0.25
V
Pin voltage
V1
Quiescent
2.6
V
V2
Quiescent
2.6
V
V3
Quiescent
2.6
V
V6
Quiescent
5.6
V
V7
Quiescent
5.6
V
V8
Quiescent
5.4
V
V10
Quiescent
5.6
V
V12
Quiescent
4.9
V
V13
Quiescent
0
V
V15
Quiescent
5.0
V


同様の部品番号 - LA1231N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sanyo Semicon Device
LA1231N SANYO-LA1231N Datasheet
104Kb / 1P
   FM/AM IF AMP FOR RADIO CASSETE MUSIC CENTER
More results

同様の説明 - LA1231N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AUK corp
SL1018 AUK-SL1018_1 Datasheet
220Kb / 9P
   FM IF SYSTEM
logo
Toshiba Semiconductor
TA7761P TOSHIBA-TA7761P Datasheet
1,011Kb / 14P
   FM IF SYSTEM
logo
Rohm
BA4234 ROHM-BA4234 Datasheet
514Kb / 6P
   FM IF SYSTEM
logo
AUK corp
SL1018 AUK-SL1018 Datasheet
293Kb / 9P
   FM IF SYSTEM
logo
Intersil Corporation
CA3089 INTERSIL-CA3089 Datasheet
236Kb / 7P
   FM IF System
November 1996
CA3189 INTERSIL-CA3189 Datasheet
129Kb / 8P
   FM IF System
May 1999
logo
Hitachi Semiconductor
HA12412 HITACHI-HA12412 Datasheet
666Kb / 8P
   FM IF SYSTEM
logo
Intersil Corporation
CA3089 INTERSIL-CA3089_02 Datasheet
459Kb / 8P
   FM IF System
logo
Hitachi Semiconductor
HA11225 HITACHI-HA11225 Datasheet
504Kb / 6P
   FM IF System
logo
Daewoo Semiconductor
DBL1018 DAEWOO-DBL1018 Datasheet
352Kb / 7P
   FM IF SYSTEM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com