データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LA1600 データシート(PDF) 4 Page - Sanyo Semicon Device

部品番号 LA1600
部品情報  1-Band AM Radio
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SANYO [Sanyo Semicon Device]
ホームページ  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LA1600 データシート(HTML) 4 Page - Sanyo Semicon Device

  LA1600 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LA1600 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LA1600 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LA1600 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LA1600 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LA1600 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LA1600 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
LA1600
No.2056-4/7
Temperature Characteristics
Ambient temperature, Ta – °C
ICC quiescent
Detection output input 80dBµ
THD
input
100dB
µ
THD input 80dBµ
S/N input
80dBµ
V6 quiescent
S/N=20dB sensitivity 1kHz-30%
mod
Output 20mV
sensitivity
Test Circuit 2 : AM-MW
(Mitsumi)
(Mitsumi)
(Mitsumi)
Unit (resistance :
Ω, capacitance : F)
MW Input/Output Characteristics 2
Antenna input voltage – dB/m
Noise
voltage
Detection output 1kHz-30%
mod
1MHz reception
1kHz-30%
mod


同様の部品番号 - LA1600

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sensata Technologies, I...
LA16-16-000A SENSATA-LA16-16-000A Datasheet
131Kb / 2P
   C Y LINDRICAL FRAMELESS LINEAR VOICE COIL ACTUATORS (VCA)
LA16-16-001A-4E SENSATA-LA16-16-001A-4E Datasheet
153Kb / 2P
   CYLINDRICAL SEMI-HOUSED LINEAR VOICE COIL ACTUATORS (VCA)
LA16-16-001A-4S SENSATA-LA16-16-001A-4S Datasheet
153Kb / 2P
   CYLINDRICAL SEMI-HOUSED LINEAR VOICE COIL ACTUATORS (VCA)
LA16-19-001A SENSATA-LA16-19-001A Datasheet
131Kb / 2P
   C Y LINDRICAL FRAMELESS LINEAR VOICE COIL ACTUATORS (VCA)
logo
LIGITEK electronics co....
LA162B-5-G.H.G.EG.G LIGITEK-LA162B-5-G.H.G.EG.G Datasheet
313Kb / 1P
   ARRAY WITH LED LAMPS
More results

同様の説明 - LA1600

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
TA7641BP TOSHIBA-TA7641BP Datasheet
685Kb / 9P
   AM 1 CHIP RADIO
logo
NXP Semiconductors
TEA5551T PHILIPS-TEA5551T Datasheet
160Kb / 17P
   1-chip AM radio
October 1990
logo
Samsung semiconductor
KA22426 SAMSUNG-KA22426 Datasheet
113Kb / 4P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
S1A0426C02 SAMSUNG-S1A0426C02 Datasheet
70Kb / 4P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
S1A0426C01 SAMSUNG-S1A0426C01 Datasheet
70Kb / 4P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
KA22426D SAMSUNG-KA22426D Datasheet
112Kb / 4P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
KA22427B SAMSUNG-KA22427B Datasheet
275Kb / 9P
   AM/FM 1-CHIP RADIO
logo
List of Unclassifed Man...
CD7613 ETC1-CD7613 Datasheet
202Kb / 8P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
logo
Samsung semiconductor
S1A0427B01 SAMSUNG-S1A0427B01 Datasheet
305Kb / 14P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
logo
Hangzhou Youwang Electr...
UTC7613AP YOUWANG-UTC7613AP Datasheet
98Kb / 5P
   AM/FM 1 CHIP RADIO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com