データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1141 データシート(PDF) 7 Page - Silicon Laboratories

部品番号 SI1141
部品情報  PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR IC WITH I2C INTERFACE
Download  66 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SILABS [Silicon Laboratories]
ホームページ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

SI1141 データシート(HTML) 7 Page - Silicon Laboratories

Back Button SI1141 Datasheet HTML 3Page - Silicon Laboratories SI1141 Datasheet HTML 4Page - Silicon Laboratories SI1141 Datasheet HTML 5Page - Silicon Laboratories SI1141 Datasheet HTML 6Page - Silicon Laboratories SI1141 Datasheet HTML 7Page - Silicon Laboratories SI1141 Datasheet HTML 8Page - Silicon Laboratories SI1141 Datasheet HTML 9Page - Silicon Laboratories SI1141 Datasheet HTML 10Page - Silicon Laboratories SI1141 Datasheet HTML 11Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 66 page
background image
Si11 41/42/43
Preliminary Rev. 0.5
7
Table 4. I2C Timing Specifications
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Clock Frequency
fSCL
——
3.4
MHz
Clock Pulse Width Low
tLOW
160
ns
Clock Pulse Width High
tHIGH
60
ns
Rise Time
tR
10
40
ns
Fall Time
tF
10
40
ns
Start Condition Hold Time
tHD.STA
160
ns
Start Condition Setup Time
tSU.STA
160
ns
Input Data Setup Time
tSU.DAT
10
ns
Input Data Hold Time
tHD.DAT
0—
ns
Stop Condition Setup Time
tSU.STO
160
ns


同様の部品番号 - SI1141

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silicon Laboratories
SI1141-A11-GM SILABS-SI1141-A11-GM Datasheet
1Mb / 77P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR IC WITH I 2C INTERFACE
Rev. 1.42 3/21
SI1141-A11-GMR SILABS-SI1141-A11-GMR Datasheet
1Mb / 77P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR IC WITH I 2C INTERFACE
Rev. 1.42 3/21
SI1141-A11-YM0R SILABS-SI1141-A11-YM0R Datasheet
1Mb / 77P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR IC WITH I 2C INTERFACE
Rev. 1.42 3/21
SI1141-M01 SILABS-SI1141-M01 Datasheet
1Mb / 79P
   High reflectance sensitivity
SI1141-M01-GM SILABS-SI1141-M01-GM Datasheet
1Mb / 79P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR MODULE WITH I2C INTERFAC
Rev. 1.1 12/14
More results

同様の説明 - SI1141

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silicon Laboratories
SI1153-AB9X-GMR SILABS-SI1153-AB9X-GMR Datasheet
918Kb / 61P
   Proximity/Ambient Light Sensor IC with I2C Interface
Rev. 1.3
SI115X SILABS-SI115X Datasheet
1Mb / 65P
   Proximity/Ambient Light Sensor IC with I2C Interface
Rev. 1.4
SI1153 SILABS-SI1153 Datasheet
1Mb / 58P
   Proximity/Ambient Light Sensor IC with IC Interface
SI1143-M01-GMR SILABS-SI1143-M01-GMR Datasheet
1Mb / 79P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR MODULE WITH I2C INTERFACE
Rev. 1.1 12/14
logo
Everlight Electronics C...
EAAPMST3923A3 EVERLIGHT-EAAPMST3923A3 Datasheet
726Kb / 23P
   Ambient Light Sensor and Proximity Sensor with I2C Interface
EAAPMST3923A2 EVERLIGHT-EAAPMST3923A2 Datasheet
836Kb / 20P
   Ambient Light Sensor and Proximity Sensor with I2C Interface
logo
Silicon Laboratories
SI1141-A11-GM SILABS-SI1141-A11-GM Datasheet
1Mb / 77P
   PROXIMITY/AMBIENT LIGHT SENSOR IC WITH I 2C INTERFACE
Rev. 1.42 3/21
logo
ON Semiconductor
NOA1302 ONSEMI-NOA1302 Datasheet
226Kb / 9P
   Ambient Light Sensor with I2C Interface
August, 2009 ??Rev. 1
LV0104CS ONSEMI-LV0104CS Datasheet
225Kb / 9P
   Ambient Light Sensor, I2C Interface
April 2015- Rev. 2
logo
AMIC Technology
ASR8601 AMICC-ASR8601 Datasheet
40Kb / 1P
   Ambient Light Sensor with I2C digital interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com