データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM2574-5.0BN データシート(PDF) 7 Page - Micrel Semiconductor

部品番号 LM2574-5.0BN
部品情報  52kHz Simple 0.5A Buck Regulator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICREL [Micrel Semiconductor]
ホームページ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

LM2574-5.0BN データシート(HTML) 7 Page - Micrel Semiconductor

  LM2574-5.0BN Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor LM2574-5.0BN Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor LM2574-5.0BN Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor LM2574-5.0BN Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor LM2574-5.0BN Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor LM2574-5.0BN Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor LM2574-5.0BN Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor LM2574-5.0BN Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
July 2005
7
M9999-072805
LM2574
Micrel, Inc.
ON/OFF
COMPARAT OR
FIXED GAIN
E R R OR A MP
1/2 AMP
SWITCH
OUTPUT
DRIVER
+
-
+
-
VIN
F EED-
BACK
1.23V
BAND-GAP
REFERENCE
52 kHz
OSCILLATOR
RESET
THERMAL
SHUTDOWN
CURRENT
LIMIT
5
2
3
1
Note: Pin numbers are for the TO-220 package
INTERNAL
REGULATOR
ON/OFF
GND
ON/OFF
COMPARAT OR
FIXED GAIN
E R R OR A MP
1/2 AMP
SWITCH
OUTPUT
DRIVER
+
-
+
-
VIN
F EED-
BACK
1.23V
BAND-GAP
REFERENCE
52 kHz
OSCILLATOR
RESET
THERMAL
SHUTDOWN
CURRENT
LIMIT
5
2
3
1
4
INTERNAL
REGULATOR
ON/OFF
GND
3.1k
1.0k
4
Block Diagrams
Fixed Regulator
Adjustable Regulator


同様の部品番号 - LM2574-5.0BN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micrel Semiconductor
LM2574-5.0BN MICREL-LM2574-5.0BN Datasheet
67Kb / 5P
   52kHz Simple 0.5A Buck Regulator
LM2574-5.0BN MICREL-LM2574-5.0BN Datasheet
41Kb / 8P
   52KHZ SIMPLE 0.5A BUCK REGULATOR
More results

同様の説明 - LM2574-5.0BN

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micrel Semiconductor
LM2574 MICREL-LM2574 Datasheet
67Kb / 5P
   52kHz Simple 0.5A Buck Regulator
LM2574 MICREL-LM2574 Datasheet
41Kb / 8P
   52KHZ SIMPLE 0.5A BUCK REGULATOR
LM2576 MICREL-LM2576_05 Datasheet
64Kb / 9P
   52kHz Simple 3A Buck Regulator
LM2576-5.0WU MICREL-LM2576-5.0WU Datasheet
64Kb / 9P
   52kHz Simple 3A Buck Regulator
LM2576-5.0WT MICREL-LM2576-5.0WT Datasheet
58Kb / 9P
   52kHz Simple 3A Buck Regulator
LM2575-3.3BU MICREL-LM2575-3.3BU Datasheet
158Kb / 12P
   52kHz Simple 1A Buck Regulator
LM2575 MICREL-LM2575_09 Datasheet
158Kb / 12P
   52kHz Simple 1A Buck Regulator
LM2575 MICREL-LM2575 Datasheet
104Kb / 9P
   52kHz Simple 1A Buck Regulator
LM2576 MICREL-LM2576 Datasheet
89Kb / 8P
   52kHz Simple 3A Buck Voltage Regulator
MIC4574 MICREL-MIC4574_05 Datasheet
462Kb / 7P
   200kHz Simple 0.5A Buck Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com