データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ISLA216P25 データシート(PDF) 4 Page - Intersil Corporation

部品番号 ISLA216P25
部品情報  16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTERSIL [Intersil Corporation]
ホームページ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISLA216P25 データシート(HTML) 4 Page - Intersil Corporation

  ISLA216P25 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISLA216P25 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 32 page
background image
ISLA216P
4
FN7574.0
January 13, 2011
Pin Configuration - CMOS MODE
ISLA216P
(72 LD QFN)
TOP VIEW
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
DNC
DNC
D6
DNC
DNC
DNC
CLKOUT
DNC
RLVDS
OVSS
D8
DNC
DNC
DNC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
DNC
DNC
NAPSLP
VCM
AVSS
AVDD
AVSS
VINN
VINN
VINP
VINP
AVSS
AVDD
AVSS
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
15
16
17
18
CLKDIV
IPTAT
DNC
RESETN
33
34
35
36
D10
DNC
DNC
DNC
40
39
38
37
58
57
56
55
Connect Thermal Pad to AVSS
Consult Mechanical Drawing
for Physical Dimensions
Thermal Pad Not Drawn to Scale,
Pin Descriptions - 72 Ld QFN, CMOS Mode
PIN NUMBER
CMOS PIN NAME
CMOS PIN FUNCTION
1, 2, 17, 28, 29, 30, 33, 34,
35, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
47, 49, 50, 51, 53, 54, 55,
57, 58, 59, 63
DNC
Do Not Connect
6, 13, 19, 20, 21, 70, 71, 72
AVDD
1.8V Analog Supply
5, 7, 12, 14
AVSS
Analog Ground
27, 32, 62
OVDD
1.8V Output Supply
26, 45, 61, 65
OVSS
Output Ground
3
NAPSLP
Tri-Level Power Control (Nap, Sleep modes)


同様の部品番号 - ISLA216P25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Intersil Corporation
ISLA216P25 INTERSIL-ISLA216P25 Datasheet
1Mb / 37P
   14-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
logo
Renesas Technology Corp
ISLA216P25 RENESAS-ISLA216P25 Datasheet
1Mb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA216P25 INTERSIL-ISLA216P25 Datasheet
1Mb / 38P
   12-Bit, 500MSPS ADC Programmable Built-in Test Patterns
ISLA216P25 INTERSIL-ISLA216P25 Datasheet
963Kb / 34P
   High Performance 14-Bit, 125MSPS ADC
ISLA216P25 INTERSIL-ISLA216P25 Datasheet
9Mb / 44P
   Providing high-performance solutions for every link in the signal chain
More results

同様の説明 - ISLA216P25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
ISLA216P RENESAS-ISLA216P Datasheet
1Mb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA216P_1104 INTERSIL-ISLA216P_1104 Datasheet
1Mb / 33P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA216P13IRZ INTERSIL-ISLA216P13IRZ Datasheet
1,010Kb / 35P
   16-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
December 10, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISLA212P RENESAS-ISLA212P Datasheet
1Mb / 36P
   12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA212P INTERSIL-ISLA212P Datasheet
1Mb / 35P
   12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA214P13IRZ INTERSIL-ISLA214P13IRZ Datasheet
1Mb / 35P
   14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
December 5, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISLA214P RENESAS-ISLA214P Datasheet
1Mb / 35P
   14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Intersil Corporation
ISLA222P INTERSIL-ISLA222P Datasheet
943Kb / 33P
   Dual 12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
logo
Renesas Technology Corp
ISLA224P RENESAS-ISLA224P Datasheet
1Mb / 34P
   Dual 14-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
ISLA222P RENESAS-ISLA222P Datasheet
1Mb / 33P
   Dual 12-Bit, 250MSPS/200MSPS/130MSPS ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com