データシートサーチシステム |
|
LC75343M データシート(PDF) 10 Page - Sanyo Semicon Device |
|
LC75343M データシート(HTML) 10 Page - Sanyo Semicon Device |
10 / 28 page No. 6867-10/28 LC75343M Volume control D8 D9 D10 D11 D12 D13 Operation 000000 0 dB 100000 –1 dB 010000 –2 dB 110001 –3 dB 001000 –4 dB 101000 –5 dB 011000 –6 dB 111000 –7 dB 000100 –8 dB 100100 –9 dB 0 1 0 1 0 0 –10 dB 1 1 0 1 0 0 –11 dB 0 0 1 1 0 0 –12 dB 1 0 1 1 0 0 –13 dB 0 1 1 1 0 0 –14 dB 1 1 1 1 0 0 –15 dB 0 0 0 0 1 0 –16 dB 1 0 0 0 1 0 –17 dB 0 1 0 0 1 0 –18 dB 1 1 0 0 1 0 –19 dB 0 0 1 0 1 0 –20 dB 1 0 1 0 1 0 –21 dB 0 1 1 0 1 0 –22 dB 1 1 1 0 1 0 –23 dB 0 0 0 1 1 0 –24 dB 1 0 0 1 1 0 –25 dB 0 1 0 1 1 0 –26 dB 1 1 0 1 1 0 –27 dB 0 0 1 1 1 0 –28 dB 1 0 1 1 1 0 –29 dB 0 1 1 1 1 0 –30 dB 1 1 1 1 1 0 –31 dB 0 0 0 0 0 1 –32 dB 1 0 0 0 0 1 –33 dB 0 1 0 0 0 1 –34 dB 1 1 0 0 0 1 –35 dB 0 0 1 0 0 1 –36 dB 1 0 1 0 0 1 –37 dB 0 1 1 0 0 1 –38 dB 1 1 1 0 0 1 –39 dB 0 0 0 1 0 1 –40 dB 1 0 0 1 0 1 –41 dB 0 1 0 1 0 1 –42 dB 1 1 0 1 0 1 –43 dB 0 0 1 1 0 1 –44 dB 1 0 1 1 0 1 –45 dB 0 1 1 1 0 1 –46 dB 1 1 1 1 0 1 –47 dB 0 0 0 0 1 1 –48 dB 1 0 0 0 1 1 –49 dB 0 1 0 0 1 1 –50 dB Continued on next page. |
同様の部品番号 - LC75343M |
|
同様の説明 - LC75343M |