データシートサーチシステム |
|
DL-5140S-C390 データシート(PDF) 3 Page - Optoway Technology Inc |
|
DL-5140S-C390 データシート(HTML) 3 Page - Optoway Technology Inc |
3 / 3 page Optoway DL-5100-CXX0 ******************************************************************************************************************************************************** ******************************************************************************************************************************************************** OPTOWAY TECHNOLOGY INC. No.38, Kuang Fu S. Road, Hu Kou, Hsin Chu Industrial Park, Hsin Chu, Taiwan 303 Tel: 886-3-5979798 Fax:886-3-5979737 e-mail: sales@optoway.com.tw http: // www.optoway.com.tw 12/1/2007 V2.0 ORDER INFORMATION Part No.: D L − 5 1 □ □ □ − C □ □ 0 Code Cap Type Code Wavelegnth Code Wavelegnth 0 Flat Window 27 1270 nm 45 1450 nm 2 Aspherical Lens 29 1290 nm 47 1470 nm 4 2 mm Ball Lens 31 1310 nm 49 1490 nm 33 1330 nm 51 1510 nm Code Pin Assignment 35 1350 nm 53 1530 nm 0 Type A 37 1370 nm 55 1550 nm 5 Type B 39 1390 nm 57 1570 nm 8 Type C 41 1410 nm 59 1590 nm 43 1430 nm 61 1610 nm Code Speed Blank 1.25 Gbps S 2.5 Gbps Revision History Version Subject Release Date 1.0 Initial datasheet 2003/10/1 2.0 Combine 1.25G and 2.5G characteristics in one data sheet 2007/12/1 |
同様の部品番号 - DL-5140S-C390 |
|
同様の説明 - DL-5140S-C390 |