データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TYN1225I データシート(PDF) 5 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

部品番号 TYN1225I
部品情報  25A SCRs
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JIEJIE [JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd]
ホームページ  http://www.jiejie-cn.com
Logo JIEJIE - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

TYN1225I データシート(HTML) 5 Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd

  TYN1225I Datasheet HTML 1Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd TYN1225I Datasheet HTML 2Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd TYN1225I Datasheet HTML 3Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd TYN1225I Datasheet HTML 4Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd TYN1225I Datasheet HTML 5Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd TYN1225I Datasheet HTML 6Page - JIEJIE MICROELECTRONICS CO.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image


同様の部品番号 - TYN1225I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
TYN1225 STMICROELECTRONICS-TYN1225 Datasheet
288Kb / 4P
   SCR
logo
Kersemi Electronic Co.,...
TYN1225 KERSEMI-TYN1225 Datasheet
389Kb / 4P
   Green device available.
logo
Inchange Semiconductor ...
TYN1225 ISC-TYN1225 Datasheet
220Kb / 1P
   isc Thyristors
logo
List of Unclassifed Man...
TYN1225RG ETC2-TYN1225RG Datasheet
116Kb / 10P
   Standard 25 A SCRs
logo
STMicroelectronics
TYN1225RG STMICROELECTRONICS-TYN1225RG Datasheet
116Kb / 10P
   Standard 25 A SCRs
More results

同様の説明 - TYN1225I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
TYN625 TGS-TYN625 Datasheet
70Kb / 1P
   25A SCRs
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JCT625 JIEJIE-JCT625 Datasheet
608Kb / 5P
   25A SCRs
SCF25C60 JIEJIE-SCF25C60 Datasheet
461Kb / 4P
   25A SCRs
logo
STMicroelectronics
TN25 STMICROELECTRONICS-TN25 Datasheet
93Kb / 7P
   25A SCRs
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JCT1025 JIEJIE-JCT1025 Datasheet
373Kb / 6P
   25A SCRs
logo
STMicroelectronics
TYNX25 STMICROELECTRONICS-TYNX25 Datasheet
93Kb / 7P
   25A SCRs
TN25 STMICROELECTRONICS-TN25_06 Datasheet
91Kb / 7P
   25A SCRS
logo
JIEJIE MICROELECTRONICS...
JCT1625 JIEJIE-JCT1625 Datasheet
367Kb / 5P
   25A SCRs
logo
Nell Semiconductor Co.,...
25PT NELLSEMI-25PT_14 Datasheet
2Mb / 5P
   Stansard SCRs, 25A
25PT NELLSEMI-25PT Datasheet
1Mb / 6P
   Stansard SCRs, 25A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com