データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FSB50250UTD データシート(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FSB50250UTD
部品情報  Smart Power Module (SPM짰)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FSB50250UTD データシート(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FSB50250UTD Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FSB50250UTD Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FSB50250UTD Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FSB50250UTD Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FSB50250UTD Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FSB50250UTD Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FSB50250UTD Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FSB50250UTD Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FSB50250UTD Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
6
www.fairchildsemi.com
FSB50250UTD Rev. A
Figure 5. Switching Time Definition
Figure 6. Switching and RBSOA(Single-pulse) Test Circuit (Low-side)
Figure 7. Undervoltage Protection (Low-side)
Figure 8. Undervoltage Protection (High-side)
t
ON
t
rr
I
rr
100% of I
D
120% of I
D
(a) Turn-on
t
OFF
(b) Turn-off
I
D
V
DS
V
DS
I
D
V
IN
V
IN
10% of I
D
COM
VCC
LIN
HIN
VB
HO
VS
LO
One-leg Diagram of SPM
ID
VCC
CBS
L
VDC
+
VDS
-
UV
CCD
UV
CCR
Input Signal
UV Protection
Status
Low-side Supply, V
CC
MOSFET Current
RESET
DETECTION
RESET
UV
BSD
UV
BSR
Input Signal
UV Protection
Status
High-side Supply, V
BS
MOSFET Current
RESET
DETECTION
RESET


同様の部品番号 - FSB50250UTD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FSB50250UD FAIRCHILD-FSB50250UD Datasheet
868Kb / 9P
   Smart Power Module (SPM짰)
FSB50250US FAIRCHILD-FSB50250US Datasheet
304Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM짰)
More results

同様の説明 - FSB50250UTD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FSB50250 FAIRCHILD-FSB50250_07 Datasheet
317Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM짰)
FSB50325S FAIRCHILD-FSB50325S_07 Datasheet
297Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM짰)
FSB50250AB FAIRCHILD-FSB50250AB Datasheet
1Mb / 10P
   Smart Power Module (SPM짰)
FSB50250A FAIRCHILD-FSB50250A Datasheet
1Mb / 10P
   Smart Power Module(SPM짰)
FSB50450A FAIRCHILD-FSB50450A Datasheet
1Mb / 10P
   Smart Power Module (SPM짰)
FSB50450UD FAIRCHILD-FSB50450UD Datasheet
864Kb / 9P
   Smart Power Module (SPM짰)
FSB50325T FAIRCHILD-FSB50325T_07 Datasheet
283Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM짰)
FSB50550U FAIRCHILD-FSB50550U Datasheet
349Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM짰)
FSB50450S_0705 FAIRCHILD-FSB50450S_0705 Datasheet
297Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM짰)
FSB50550US FAIRCHILD-FSB50550US Datasheet
304Kb / 8P
   Smart Power Module (SPM짰)
FSB50325A FAIRCHILD-FSB50325A Datasheet
1Mb / 10P
   Smart Power Module (SPM짰)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com