データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KA431SL データシート(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 KA431SL
部品情報  Programmable Shunt Regulator
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KA431SL データシート(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button KA431SL Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA431SL Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA431SL Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA431SL Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA431SL Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor KA431SL Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor KA431SL Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor KA431SL Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor KA431SL Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
KA431S/KA431SA/KA431SL
8
Mechanical Dimensions
Package
Dimensions in millimeters
Marking
SOT-23F
43A
43B
43C
2% tolerance
1% tolerance
0.5% tolerance
43A
43B
43C
2% tolerance
1% tolerance
0.5% tolerance
43D
43E
43F
MF-
MF2-


同様の部品番号 - KA431SL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
KA431SL FAIRCHILD-KA431SL Datasheet
106Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
logo
ON Semiconductor
KA431SL ONSEMI-KA431SL Datasheet
457Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
March 2015 Rev. 6.7
logo
Fairchild Semiconductor
KA431SLMF FAIRCHILD-KA431SLMF Datasheet
106Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
KA431SLMF2 FAIRCHILD-KA431SLMF2 Datasheet
106Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
KA431SLMF2TF FAIRCHILD-KA431SLMF2TF Datasheet
237Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
More results

同様の説明 - KA431SL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
LM336Z5 FAIRCHILD-LM336Z5 Datasheet
157Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
LM431BIZX FAIRCHILD-LM431BIZX Datasheet
230Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
LM431ACZX FAIRCHILD-LM431ACZX Datasheet
230Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
KA431 FAIRCHILD-KA431 Datasheet
90Kb / 12P
   Programmable Shunt Regulator
LM431A FAIRCHILD-LM431A Datasheet
122Kb / 12P
   Programmable Shunt Regulator
logo
ON Semiconductor
KA431S ONSEMI-KA431S Datasheet
457Kb / 11P
   Programmable Shunt Regulator
March 2015 Rev. 6.7
logo
Fairchild Semiconductor
LM336Z25 FAIRCHILD-LM336Z25 Datasheet
178Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
LM336-5.0 FAIRCHILD-LM336-5.0 Datasheet
64Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
TL431 FAIRCHILD-TL431 Datasheet
87Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
LM431SA FAIRCHILD-LM431SA Datasheet
88Kb / 10P
   Programmable Shunt Regulator
LM336-2.5 FAIRCHILD-LM336-2.5 Datasheet
60Kb / 6P
   Programmable Shunt Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com