データシートサーチシステム |
|
BCP52-16 データシート(PDF) 1 Page - Infineon Technologies AG |
|
BCP52-16 データシート(HTML) 1 Page - Infineon Technologies AG |
1 / 6 page 2008-10-10 1 BCP51...-BCP53... 1 2 3 4 PNP Silicon AF Transistors • For AF driver and output stages • High collector current • Low collector-emitter saturation voltage • Complementary types: BCP54 ... BCP56 (NPN) • Pb-free (RoHS compliant) package1) • Qualified according AEC Q101 Type Marking Pin Configuration Package BCP51 BCP51-16 BCP52-16 BCP53-10 BCP53-16 * * * * * 1=B 1=B 1=B 1=B 1=B 2=C 2=C 2=C 2=C 2=C 3=E 3=E 3=E 3=E 3=E SOT223 SOT223 SOT223 SOT223 SOT223 * Marking is the same as type-name 1Pb-containing package may be available upon special request |
同様の部品番号 - BCP52-16 |
|
同様の説明 - BCP52-16 |