データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCX71K データシート(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

部品番号 BCX71K
部品情報  PNP Silicon AF Transistors
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INFINEON [Infineon Technologies AG]
ホームページ  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BCX71K データシート(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

Back Button BCX71K Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 10Page - Infineon Technologies AG BCX71K Datasheet HTML 11Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
2007-10-18
7
BCW61..., BCX71...
Collector cutoff current ICBO = ƒ(TA)
VCB = VCEmax
0
10
EHP00352
BCW 61/BCX 71
A
T
150
-1
4
10
Ι
CBO
nA
50
100
0
10
1
10
3
10
C
typ
max
102
Transition frequency fT = ƒ(IC)
VCE = parameter in V, f = 2 GHz
10
EHP00347
BCW 61/BCX 71
03
10
mA
1
10
3
10
5
5
10
1
10
2
10
2
C
T
f
MHz
Ι
55
Collector-base capacitance Ccb = ƒ(VCB)
Emitter-base capacitance Ceb = ƒ(VEB)
0
4
8
12
16
V
22
VCB(VEB)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
pF
12
CCB
CEB
Total power dissipation Ptot = ƒ(TS)
0
15
30
45
60
75
90 105 120
°C 150
TS
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300
mW
360


同様の部品番号 - BCX71K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
BCX71K PHILIPS-BCX71K Datasheet
43Kb / 8P
   PNP general purpose transistors
1999 Apr 20
logo
Continental Device Indi...
BCX71K CDIL-BCX71K Datasheet
88Kb / 3P
   SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTORS
logo
Samsung semiconductor
BCX71K SAMSUNG-BCX71K Datasheet
31Kb / 1P
   PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
BCX71K KEXIN-BCX71K Datasheet
1Mb / 2P
   PNP Transistors
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX71K SIEMENS-BCX71K Datasheet
271Kb / 9P
   PNP Silicon AF Transistors (For AF input stages and driver applications High current gain)
More results

同様の説明 - BCX71K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Infineon Technologies A...
BCX69 INFINEON-BCX69 Datasheet
45Kb / 4P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-23-2001
logo
Siemens Semiconductor G...
BCX51BCX53 SIEMENS-BCX51BCX53 Datasheet
146Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BC856 INFINEON-BC856 Datasheet
218Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
Dec-11-2001
BCW67 INFINEON-BCW67_07 Datasheet
79Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2007-04-20
BCX69E6327 INFINEON-BCX69E6327 Datasheet
533Kb / 7P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-10-05
BCX52-16-E6327 INFINEON-BCX52-16-E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW67 INFINEON-BCW67 Datasheet
50Kb / 5P
   PNP Silicon AF Transistors
Jul-10-2001
logo
Bruckewell Technology L...
BCX51-BCX53 BWTECH-BCX51-BCX53 Datasheet
587Kb / 6P
   PNP Silicon AF Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BCX53-16E6327 INFINEON-BCX53-16E6327 Datasheet
526Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-07-29
BCW68GE6327 INFINEON-BCW68GE6327 Datasheet
533Kb / 8P
   PNP Silicon AF Transistors
2011-09-15
logo
Guangdong Kexin Industr...
KC807A KEXIN-KC807A Datasheet
39Kb / 1P
   PNP Silicon AF Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com