データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PD20012 データシート(PDF) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

部品番号 PD20012
部品情報  200A Avg 1200 1600 Volts
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
ホームページ  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PD20012 データシート(HTML) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PD20012 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PD20012 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
─62─
■定格・特性曲線


同様の部品番号 - PD20012

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nihon Inter Electronics...
PD20012 NIEC-PD20012 Datasheet
204Kb / 3P
   DIODE MODULE 200A/1200 to 1600V
More results

同様の説明 - PD20012

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nihon Inter Electronics...
PT200S12 NIEC-PT200S12_1 Datasheet
123Kb / 2P
   200A Avg 1200~1600 Volts
PDT20012 NIEC-PDT20012_1 Datasheet
250Kb / 4P
   200A Avg 1200~1600 Volts
PD20116 NIEC-PD20116_1 Datasheet
26Kb / 1P
   200A Avg 1600 Volts
PD200S16 NIEC-PD200S16 Datasheet
126Kb / 2P
   200A Avg 1600 Volts
PGH20016AM NIEC-PGH20016AM_1 Datasheet
239Kb / 3P
   200A Avg 1600 Volts
PDT6012 NIEC-PDT6012_1 Datasheet
253Kb / 4P
   60A Avg 1200~1600 Volts
PDT10012 NIEC-PDT10012_1 Datasheet
261Kb / 4P
   100A Avg 1200~1600 Volts
PT76S12 NIEC-PT76S12_1 Datasheet
117Kb / 2P
   75A Avg 1200 1600 Volts
PC3012 NIEC-PC3012_1 Datasheet
151Kb / 2P
   30A Avg 1200 1600 Volts
PDT40012 NIEC-PDT40012_1 Datasheet
242Kb / 4P
   400A Avg 1200~1600 Volts
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com